công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL-5325AW-C470-HFAS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Optoway Technology Inc

tên linh kiện DL-5325AW-C470-HFAS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
Trang chủ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc

DL-5325AW-C470-HFAS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Optoway Technology Inc

  DL-5325AW-C470-HFAS Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-5325AW-C470-HFAS Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc DL-5325AW-C470-HFAS Datasheet HTML 3Page - Optoway Technology Inc DL-5325AW-C470-HFAS Datasheet HTML 4Page - Optoway Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Optoway
DL-53X8AW-CXX0
****************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************
OPTOWAY TECHNOLOGY INC. No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303
Tel: 886-3-5979798
Fax: 886-3-5979737
E-mail: sales@optoway.com.tw
http: // www.optoway.com.tw
6/1/2008 V1.0
ORDER INFORMATION
Part No.: D L
− 5 3 □ □ A W − C □ □ 0 − □ □ □ S
Code
Pout (mW)
Code
Isolator
3
2
S
Single-Stage
4
3
5
4
Code Wavelength
47
1470 nm
49
1490 nm
Code
Connector
51
1510 nm
S
SC/PC
53
1530 nm
F
FC/PC
55
1550 nm
T
ST/PC
57
1570 nm
L
LC/PC
59
1590 nm
X
No connector
Code Pin Assignment
61
1610 nm
SA
SC/APC
5
Type B
FA
FC/APC
8
Type C
TA
ST/APC
LA
LC/APC
Code
Flange
V
Vertical
H
Horizontal
X
No Flange
Note: Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - DL-5325AW-C470-HFAS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
DL-5325AR-HFAS OPTOWAY-DL-5325AR-HFAS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5325AR-HFS OPTOWAY-DL-5325AR-HFS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5325AR-HLAS OPTOWAY-DL-5325AR-HLAS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5325AR-HLS OPTOWAY-DL-5325AR-HLS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5325AR-HSAS OPTOWAY-DL-5325AR-HSAS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
More results

Mô tả tương tự - DL-5325AW-C470-HFAS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Optoway Technology Inc
DL-53X8AC-CXX0 OPTOWAY-DL-53X8AC-CXX0 Datasheet
82Kb / 4P
   Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD for CDMA wireless communication
DL-33X8AW OPTOWAY-DL-33X8AW Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-53X8AW OPTOWAY-DL-53X8AW Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-53X8AR-CXX0 OPTOWAY-DL-53X8AR-CXX0 Datasheet
93Kb / 4P
   Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5338AR-CXX0 OPTOWAY-DL-5338AR-CXX0 Datasheet
88Kb / 4P
   Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-5300-CXX0 OPTOWAY-DL-5300-CXX0_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5340-CXX0 OPTOWAY-DL-5340-CXX0 Datasheet
95Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5300-CXX0 OPTOWAY-DL-5300-CXX0 Datasheet
92Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES CWDM MQW-DFB LD PIGTAIL
DL-5500S-CXX0 OPTOWAY-DL-5500S-CXX0 Datasheet
112Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 2.5 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
DL-5540-CXX0 OPTOWAY-DL-5540-CXX0 Datasheet
117Kb / 2P
   1270 nm ~ 1610 nm DFB LD MODULES 1.25 Gbps CWDM MQW-DFB LD RECEPTACLE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com