công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM156 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Transys Electronics

tên linh kiện AM156
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 TO 1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE-PHASE BRIDGE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRSYS [Transys Electronics]
Trang chủ  http://www.transyselectronics.com
Logo TRSYS - Transys Electronics

AM156 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Transys Electronics

  AM156 Datasheet HTML 1Page - Transys Electronics AM156 Datasheet HTML 2Page - Transys Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
NOTES:
1.
Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts
2.
Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead mounted on P.C.B. with
0.47×0.47”(12×12mm) copper pads
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
AM100/150 THRU AM1010/1510
Fig. 1-MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT Fig. 2-DERATING CURVE FOR OUTPUT RECTIFIED
CURRENT
Fig. 3-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
Fig. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS


Số phần tương tự - AM156

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
AM156 PANJIT-AM156 Datasheet
41Kb / 2P
   1.0 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
logo
Comchip Technology
AM156 COMCHIP-AM156 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon Miniature Single-Phase Bridge
logo
Pan Jit International I...
AM156 PANJIT-AM156 Datasheet
53Kb / 2P
   1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES
logo
Comchip Technology
AM156-G COMCHIP-AM156-G Datasheet
54Kb / 2P
   Silicon Miniature Single-Phase Bridge
More results

Mô tả tương tự - AM156

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
WL005M ETC1-WL005M Datasheet
89Kb / 2P
   1.0 AMPERE MINIATURE SINGLE PHASE SILICON BRIDGE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
RW005M NJSEMI-RW005M Datasheet
93Kb / 1P
   1.5 AMPERE FAST-RECOVERY MINIATURE SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
logo
Pan Jit International I...
AM150 PANJIT-AM150_03 Datasheet
53Kb / 2P
   1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2KBP005M NJSEMI-2KBP005M Datasheet
119Kb / 1P
   2.0 AMPERE MINIATURE SINGLE PHASE SILICON BRIDGE
logo
Pan Jit International I...
W005M PANJIT-W005M Datasheet
430Kb / 2P
   1.0 AMPERES MINIATURE SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
AM150 PANJIT-AM150 Datasheet
41Kb / 2P
   1.0 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
W005G PANJIT-W005G Datasheet
49Kb / 2P
   1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
W005G PANJIT-W005G_06 Datasheet
50Kb / 2P
   1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes
AM100 PANJIT-AM100 Datasheet
42Kb / 2P
   1.0 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Amperes)
logo
Comchip Technology
AM100-G COMCHIP-AM100-G Datasheet
54Kb / 2P
   Silicon Miniature Single-Phase Bridge
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com