công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS2019M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP. |
|
TS2019M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP. |
|
1 / 1 page Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhandusa.com 10/100 BASE-TX VOICE OVER IP MAGNETICS MODULES P/N: TS2019M DATA SHEET Page : 1/1 462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434 A1(02/08) Feature IEEE 802.3/ANSI X3.263 compliant performance. 350mA current capability. Designed to for IP phone or switch applications. Compact footprint. Operation temperature: -40 °C to +85°C. Storage temperature range: -40°C to +125°C. Electrical Specifications @ 25°C Cross talk (dB Min) Part Number Turns Ratio(±5%) TX/RX OCL (uH Min) @ 100KHz/0.1V with 8mA Bias PRI 0.3-60MHz 60-100 MHz HI-POT (Vrms) TS2019M 1CT:1CT 350 -45 -35 1500 Continue Insertion Loss (dB Max) Return Loss (dB Min)@100Ω DCMR (dB Min) Part Number 0.3-100 MHz 1-30MHz 40MHz 50MHz 60-80MHz 30MHz 60MHz 100MHz TS2019M -1.2 -16 -14 -13 -12 -40 -35 -30 Schematic Mechanical |
Số phần tương tự - TS2019M |
|
Mô tả tương tự - TS2019M |