công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS1608C0G104C6R3NRE bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC

tên linh kiện CS1608C0G104C6R3NRE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi Layer Ceramic Capacitors
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMWHA [SAMWHA ELECTRIC]
Trang chủ  http://www.samwha.com
Logo SAMWHA - SAMWHA ELECTRIC

CS1608C0G104C6R3NRE bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC

Back Button CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 3Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 4Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 5Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 6Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 7Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 8Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 9Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 10Page - SAMWHA ELECTRIC CS1608C0G104C6R3NRE Datasheet HTML 11Page - SAMWHA ELECTRIC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitors
17
SMD Type-High Voltage
SAMWHA CAPACITOR Co., Ltd.
16
COG-Temperature Compensation Type
Appendix High Voltage Type(100V~3000V)
1608(0603) 2012(0805)
3216(1206)
3225(1210)
4520(1808)
4532(1812)
100 250 100 250 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 3000 100 250 630 1000 2000 3000
Type
Size(inch)
Cap.
4.7㎊(4R7)
5㎊(050)
7㎊(070)
8㎊(080)
9㎊(090)
10㎊(100)
12㎊(120)
15㎊(150)
18㎊(180)
22㎊(220)
47㎊(470)
56㎊(560)
68㎊(680)
82㎊(820)
100㎊(101)
220㎊(221)
330㎊(331)
470㎊(471)
560㎊(561)
680㎊(681)
1000㎊(102)
1500㎊(152)
2200㎊(222)
2700㎊(272)
3300㎊(332)
4700㎊(472)
5600㎊(562)
6800㎊(682)
10000㎊(103)
15000㎊(153)
22000㎊(223)
33000㎊(333)
Volt(V)
High voltage type
C0G
X7R-High Dielectric Type
1608(0603) 2012(0805)
3216(1206)
3225(1210)
4520(1808)
4532(1812)
100 250 100 250 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 100 250 630 1000 2000 3000 100 250 630 1000 2000 3000
Type
Size(inch)
Cap.
220㎊(221)
330㎊(331)
470㎊(471)
680㎊(681)
1000㎊(102)
1500㎊(152)
2200㎊(222)
3300㎊(332)
4700㎊(472)
5600㎊(562)
6800㎊(682)
10000㎊(103)
15000㎊(153)
18000㎊(183)
22000㎊(223)
33000㎊(333)
47000㎊(473)
68000㎊(683)
0.1㎌(104)
0.15㎌(154)
0.22㎌(224)
0.33㎌(334)
0.47㎌(474)
0.68㎌(684)
1.0㎌(105)
2.2㎌(225)
Volt(V)
High voltage type
X7R


Số phần tương tự - CS1608C0G104C6R3NRE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CS1608 ETC-CS1608 Datasheet
3Mb / 7P
   Typical Performance Characteristics
logo
Bourns Electronic Solut...
CS160808 BOURNS-CS160808 Datasheet
273Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
CS160808 BOURNS-CS160808 Datasheet
216Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
CS160808-1R0K BOURNS-CS160808-1R0K Datasheet
273Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
CS160808-1R0K BOURNS-CS160808-1R0K Datasheet
216Kb / 2P
   Ferrite Multi-Layer Chip Inductors
More results

Mô tả tương tự - CS1608C0G104C6R3NRE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH185A221JK ROHM-MCH185A221JK Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A ROHM-MCH155A Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
Dubilier
DRU21C102JBTA DUBILIER-DRU21C102JBTA Datasheet
126Kb / 1P
   CAPACITORS CERAMIC MULTI-LAYER RADIAL DR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com