công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7781 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7781
Giải thích chi tiết về linh kiện  262K Color Single - Chip TFT Controller/Driver
Download  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7781 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7781 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 88 page
background image
ST7781
Ver. 1.7
2
3. Pad Arrangement
C11P
C11P
C11P
C11P
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
AGND
AGND
AGND
VGH
VGH
VGH
VGH
VGH
VGH
DUMMY
DUMMY
C21N
C21N
C21N
C21N
C21P
C21P
C21P
C21P
C22N
C22N
C22N
C22N
C22N
C22N
C22N
C22P
C22P
C22P
C22P
C22P
C22P
C22P
C23N
C23N
C23N
C23N
C23N
C23N
C23N
C23P
C23P
C23P
C23P
C23P
C23P
C23P
DUMMY
DUMMY
Y
X
DUMMY
G319
G317
G315
G313
G311
G309
G307
G305
G303
G 17
G 15
G 13
G 11
G 9
G 7
G 5
G 3
G 1
DUMMY
DUMMY
S 1
S 2
S 3
S 4
S 5
S 6
S 7
S 8
S 9
S353
S354
S355
S356
S357
S358
S359
S360
DUMMY
DUMMY
S361
S362
S363
S364
S365
S366
S367
S368
S369
S712
S713
S714
S715
S716
S717
S718
S719
S720
DUMMY
DUMMY
G2
G4
G6
G8
G10
G12
G14
G16
G18
G304
G306
G308
G310
G312
G314
G316
G318
G320
DUMMY
DUMMY
SW_EE
DUMMY
DUMMY
DUMMY
TESTO
IM0
IM1
IM2
IM3
DUMMY
TESTO
TESTO
TESTO
TESTO
TESTO
TESTO
TESTO
RESET
RESET
TESTI
TESTI
TESTI
TESTI
DB17
DB16
DB15
DB14
DB13
DUMMY
DB12
DB11
DB10
DB9
DB8
DUMMY
DUMMY
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
DUMMY
SDO
SDI
/RD
/WR /SCL
RS
/CS
DUMMY
OSC
FMARK
DUMMY
TESTI
TESTI
TESTI
TESTI
DUMMY
DUMMY
TESTO
TESTO
DUMMY
DUMMY
VDDI
VDDI
VDDI
VDDI
VDDI
VDDI
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
DUMMY
DGND
DGND
DGND
DGND
DGND
DGND
DGND
DGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
V25
DUMMY
DUMMY
VCOM
VCOM
VCOM
VCOM
VCOM
VCOM
VCOM
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOML
VCOML
VCOML
VCOML
GVDD
GVDD
GVDD
DUMMY
DUMMY
DUMMY
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
AVDD
AVDD
AVDD
AVDD
AVDD
AVDD
VCI1
VCI1
VCI1
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
TESTO
TESTO
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12P
C12P
C12P
C12P
C12P
C11N
C11N
C11N
C11N
C11N
C11P
Chip Size: 18163um x 800um
Chip Thickness : 280um or 300um (typ.)
Pad Location: Pad Center.
Coordinate Origin: Chip Center
Au Bump Height: 15um (typ.)
Au Bump Size:
1. 16um x 90um
Gate: G1 ~ G320
Source: S1 ~ S720
2. 50um x 80um
Input Pads
Pad 1 to 243.
10
10
15
20
15
15
15
20
15
20
15
10
10 15
15
20
Alignment Marks
Alignment Mark: A1 (X , Y) = (-8751 , 252.5)
Alignment Mark: A2 (X , Y) = (8751 , 252.5)
Bump View


Số phần tương tự - ST7781

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST778 STMICROELECTRONICS-ST778 Datasheet
344Kb / 11P
   LOW VOLTAGE INPUT, 3-3.3V/5V/ADJUSTABLE OUTPUT DC-DC CONVERTER WITH SYNCHRONOUS RECTIFIER
October 2002
logo
Sitronix Technology Co....
ST7787 SITRONIX-ST7787 Datasheet
2Mb / 217P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7789H2 SITRONIX-ST7789H2 Datasheet
3Mb / 314P
   single-chip controller/driver for 262K-color, graphic type TFT-LCD
ST7789V SITRONIX-ST7789V Datasheet
8Mb / 308P
   The ST7789V is a single-chip controller/driver for 262K-color
ST7789V2 SITRONIX-ST7789V2 Datasheet
3Mb / 319P
   Single chip TFT-LCD Controller/Driver with On-chip Frame Memory (FM)
Version 1.0 2016/11
More results

Mô tả tương tự - ST7781

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7787 SITRONIX-ST7787 Datasheet
2Mb / 217P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7735 SITRONIX-ST7735 Datasheet
1Mb / 166P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7735R SITRONIX-ST7735R Datasheet
2Mb / 164P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7712 SITRONIX-ST7712 Datasheet
1Mb / 113P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7713 SITRONIX-ST7713 Datasheet
2Mb / 159P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7732 SITRONIX-ST7732 Datasheet
2Mb / 168P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7773 SITRONIX-ST7773 Datasheet
2Mb / 128P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7715 SITRONIX-ST7715 Datasheet
1Mb / 167P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7789H2 SITRONIX-ST7789H2 Datasheet
3Mb / 314P
   single-chip controller/driver for 262K-color, graphic type TFT-LCD
ST7735S SITRONIX-ST7735S Datasheet
2Mb / 201P
   132RGB x 162dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver
Version 1.1 2011/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com