công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7781 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7781
Giải thích chi tiết về linh kiện  262K Color Single - Chip TFT Controller/Driver
Download  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7781 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7781 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7781 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 88 page
background image
ST7781
Ver. 1.7
8
PAD No.
PIN Name
X
Y
PAD No.
PIN Name
X
Y
321
G168
7427
299
361
G88
6787
299
322
G166
7411
182
362
G86
6771
182
323
G164
7395
299
363
G84
6755
299
324
G162
7379
182
364
G82
6739
182
325
G160
7363
299
365
G80
6723
299
326
G158
7347
182
366
G78
6707
182
327
G156
7331
299
367
G76
6691
299
328
G154
7315
182
368
G74
6675
182
329
G152
7299
299
369
G72
6659
299
330
G150
7283
182
370
G70
6643
182
331
G148
7267
299
371
G68
6627
299
332
G146
7251
182
372
G66
6611
182
333
G144
7235
299
373
G64
6595
299
334
G142
7219
182
374
G62
6579
182
335
G140
7203
299
375
G60
6563
299
336
G138
7187
182
376
G58
6547
182
337
G136
7171
299
377
G56
6531
299
338
G134
7155
182
378
G54
6515
182
339
G132
7139
299
379
G52
6499
299
340
G130
7123
182
380
G50
6483
182
341
G128
7107
299
381
G48
6467
299
342
G126
7091
182
382
G46
6451
182
343
G124
7075
299
383
G44
6435
299
344
G122
7059
182
384
G42
6419
182
345
G120
7043
299
385
G40
6403
299
346
G118
7027
182
386
G38
6387
182
347
G116
7011
299
387
G36
6371
299
348
G114
6995
182
388
G34
6355
182
349
G112
6979
299
389
G32
6339
299
350
G110
6963
182
390
G30
6323
182
351
G108
6947
299
391
G28
6307
299
352
G106
6931
182
392
G26
6291
182
353
G104
6915
299
393
G24
6275
299
354
G102
6899
182
394
G22
6259
182
355
G100
6883
299
395
G20
6243
299
356
G98
6867
182
396
G18
6227
182
357
G96
6851
299
397
G16
6211
299
358
G94
6835
182
398
G14
6195
182
359
G92
6819
299
399
G12
6179
299
360
G90
6803
182
400
G10
6163
182


Số phần tương tự - ST7781

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST778 STMICROELECTRONICS-ST778 Datasheet
344Kb / 11P
   LOW VOLTAGE INPUT, 3-3.3V/5V/ADJUSTABLE OUTPUT DC-DC CONVERTER WITH SYNCHRONOUS RECTIFIER
October 2002
logo
Sitronix Technology Co....
ST7787 SITRONIX-ST7787 Datasheet
2Mb / 217P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7789H2 SITRONIX-ST7789H2 Datasheet
3Mb / 314P
   single-chip controller/driver for 262K-color, graphic type TFT-LCD
ST7789V SITRONIX-ST7789V Datasheet
8Mb / 308P
   The ST7789V is a single-chip controller/driver for 262K-color
ST7789V2 SITRONIX-ST7789V2 Datasheet
3Mb / 319P
   Single chip TFT-LCD Controller/Driver with On-chip Frame Memory (FM)
Version 1.0 2016/11
More results

Mô tả tương tự - ST7781

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7787 SITRONIX-ST7787 Datasheet
2Mb / 217P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7735 SITRONIX-ST7735 Datasheet
1Mb / 166P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7735R SITRONIX-ST7735R Datasheet
2Mb / 164P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7712 SITRONIX-ST7712 Datasheet
1Mb / 113P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7713 SITRONIX-ST7713 Datasheet
2Mb / 159P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7732 SITRONIX-ST7732 Datasheet
2Mb / 168P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7773 SITRONIX-ST7773 Datasheet
2Mb / 128P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7715 SITRONIX-ST7715 Datasheet
1Mb / 167P
   262K Color Single-Chip TFT Controller/Driver
ST7789H2 SITRONIX-ST7789H2 Datasheet
3Mb / 314P
   single-chip controller/driver for 262K-color, graphic type TFT-LCD
ST7735S SITRONIX-ST7735S Datasheet
2Mb / 201P
   132RGB x 162dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver
Version 1.1 2011/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com