công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7687A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7687A
Giải thích chi tiết về linh kiện  128RGB x 128 dot 65K Color with Frame Memory Single-Chip CSTN Controller/Driver
Download  191 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7687A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7687A Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7687A Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 191 page
background image
ST7687A
Ver. 1.0
8/191
2009/12
1
INTRODUCTION
The ST7687A is a driver & controller LSI for 65K color graphic dot-matrix liquid crystal display systems. It
generates 384 Segment and 128 Common driver circuits. This chip is connected directly to a microprocessor,
accepts Serial Peripheral Interface (SPI) or 8-bit/16-bit parallel display data and stores in an on-chip display
data RAM. It performs display data RAM read/write operation with no external operating clock to minimize
power consumption. In addition, because it contains power supply circuits necessary to drive liquid crystal, it is
possible to make a display system with the fewest components


Số phần tương tự - ST7687A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7687S SITRONIX-ST7687S Datasheet
2Mb / 195P
   128RGB x 128 dot 65K Color with Frame Memory Single-Chip CSTN Controller/Driver
More results

Mô tả tương tự - ST7687A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7687S SITRONIX-ST7687S Datasheet
2Mb / 195P
   128RGB x 128 dot 65K Color with Frame Memory Single-Chip CSTN Controller/Driver
ST7689 SITRONIX-ST7689 Datasheet
2Mb / 195P
   128RGB x 160 dot 65K Color with Frame Memory Single-Chip CSTN Controller/Driver
ST7796S SITRONIX-ST7796S Datasheet
3Mb / 279P
   320RGB x 480 dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver
Version V1.0 2014/11
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com