công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7636 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7636
Giải thích chi tiết về linh kiện  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7636 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7636 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636 Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 99 page
background image
ST7636
Ver 1.3
10/99
2006/08/15
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
489
COM[124]
COM[15]
-9870.5
-310.0
490
COM[125]
COM[13]
-9870.5
-350.0
491
COM[126]
COM[11]
-9870.5
-390.0
492
COM[127]
COM[9]
-9870.5
-430.0
493
COM[128]
COM[7]
-9870.5
-470.0
494
COM[129]
COM[5]
-9870.5
-510.0
495
COM[130]
COM[3]
-9870.5
-550.0
496
COM[131]
COM[1]
-9870.5
-590.0
497
NC
-8355.0
-699.0
498
NC
-8245.0
-699.0
499
NC
-8135.0
-699.0
500
NC
-8025.0
-699.0
501
NC
-7915.0
-699.0
502
NC
-7805.0
-699.0
503
NC
-7695.0
-699.0
504
NC
-7585.0
-699.0
505
NC
-7475.0
-699.0
506
NC
-7365.0
-699.0
507
NC
-7255.0
-699.0
508
NC
-7145.0
-699.0
509
NC
-7035.0
-699.0
510
NC
-6925.0
-699.0
511
NC
-6815.0
-699.0
512
NC
-6705.0
-699.0
513
NC
-6595.0
-699.0
514
NC
-6485.0
-699.0
515
NC
-6375.0
-699.0
516
NC
-6265.0
-699.0
517
NC
-6155.0
-699.0
518
NC
-6045.0
-699.0
519
NC
-5935.0
-699.0
520
NC
-5825.0
-699.0
521
NC
-5715.0
-699.0
522
NC
-5605.0
-699.0
523
NC
-5495.0
-699.0
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
524
NC
-5385.0
-699.0
525
NC
-5275.0
-699.0
526
NC
-5165.0
-699.0
527
NC
-5055.0
-699.0
528
NC
-4945.0
-699.0
529
NC
-4835.0
-699.0
530
NC
-4725.0
-699.0
531
NC
-4615.0
-699.0
532
NC
-4505.0
-699.0
533
VDD
-4395.0
-699.0
534
CL
-4285.0
-699.0
535
CLS
-4175.0
-699.0
536
VSS
-4065.0
-699.0
537
VDD
-3955.0
-699.0
538
A0
-3845.0
-699.0
539
RW_WR
-3735.0
-699.0
540
VSS
-3625.0
-699.0
541
VDD
-3515.0
-699.0
542
D0
-3405.0
-699.0
543
D1
-3295.0
-699.0
544
D2
-3185.0
-699.0
545
D3
-3075.0
-699.0
546
D4
-2965.0
-699.0
547
D5
-2855.0
-699.0
548
D6
-2745.0
-699.0
549
D7
-2635.0
-699.0
550
VSS
-2525.0
-699.0
551
VDD
-2415.0
-699.0
552
D8
-2305.0
-699.0
553
D9
-2195.0
-699.0
554
D10
-2085.0
-699.0
555
D11
-1975.0
-699.0
556
D12
-1865.0
-699.0
557
D13
-1755.0
-699.0
558
D14
-1645.0
-699.0


Số phần tương tự - ST7636

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Mô tả tương tự - ST7636

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com