công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7636R bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7636R
Giải thích chi tiết về linh kiện  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7636R bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7636R Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 15Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 109 page
background image
ST7636R
Ver 1.4
11/109
2006/09/06
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
559
VDD2
2039.9
-634.0
560
VDD2
2149.9
-634.0
561
VDD2
2259.9
-634.0
562
VDD2
2369.9
-634.0
563
VDD2
2479.9
-634.0
564
VDD2
2589.9
-634.0
565
VDD5
2699.9
-634.0
566
VDD5
2809.9
-634.0
567
VDD5
2919.9
-634.0
568
VDD5
3029.9
-634.0
569
TCAP
3139.9
-634.0
570
C2P
3249.9
-634.0
571
C2N
3359.9
-634.0
572
C6P
3469.9
-634.0
573
C2N
3579.9
-634.0
574
C4P
3689.9
-634.0
575
C7P
3799.9
-634.0
576
C1N
3909.9
-634.0
577
C5P
4019.9
-634.0
578
C3P
4129.9
-634.0
579
C1N
4239.9
-634.0
580
C1P
4349.9
-634.0
581
VLCDIN
4459.9
-634.0
582
VLCDIN
4569.9
-634.0
583
VLCDIN
4679.9
-634.0
584
VLCDIN
4789.9
-634.0
585
VLCDIN
4899.9
-634.0
586
VLCDIN
5009.9
-634.0
587
VLCDOUT
5119.9
-634.0
588
VLCDOUT
5229.9
-634.0
589
VLCDOUT
5339.9
-634.0
590
VLCDOUT
5449.9
-634.0
591
VREF
5559.9
-634.0
592
VR
5669.9
-634.0
593
V4
5779.9
-634.0
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
594
V3
5889.9
-634.0
595
V2
5999.9
-634.0
596
V1
6109.9
-634.0
597
V0OUT
6219.9
-634.0
598
V0OUT
6329.9
-634.0
599
V0OUT
6439.9
-634.0
600
V0OUT
6549.9
-634.0
601
V0IN
6659.9
-634.0
602
V0IN
6769.9
-634.0
603
V0IN
6879.9
-634.0
604
V0IN
6989.9
-634.0
605
COM[0]
COM[0]
7072.3
-598.0
606
COM[1]
COM[2]
7103.3
-598.0
607
COM[2]
COM[4]
7134.3
-598.0
608
COM[3]
COM[6]
7165.3
-598.0
609
COM[4]
COM[8]
7196.3
-598.0
610
COM[5]
COM[10]
7227.3
-598.0
611
COM[6]
COM[12]
7438.0
-583.5
612
COM[7]
COM[14]
7438.0
-552.5
613
COM[8]
COM[16]
7438.0
-521.5
614
COM[9]
COM[18]
7438.0
-490.5
615
COM[10]
COM[20]
7438.0
-459.5
616
COM[11]
COM[22]
7438.0
-428.5
617
COM[12]
COM[24]
7438.0
-397.5
618
COM[13]
COM[26]
7438.0
-366.5
619
COM[14]
COM[28]
7438.0
-335.5
620
COM[15]
COM[30]
7438.0
-304.5
621
COM[16]
COM[32]
7438.0
-273.5
622
COM[17]
COM[34]
7438.0
-242.5
623
COM[18]
COM[36]
7438.0
-211.5
624
COM[19]
COM[38]
7438.0
-180.5
625
COM[20]
COM[40]
7438.0
-149.5
626
COM[21]
COM[42]
7438.0
-118.5
627
COM[22]
COM[44]
7438.0
-87.5
628
COM[23]
COM[46]
7438.0
-56.5


Số phần tương tự - ST7636R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Mô tả tương tự - ST7636R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com