công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7636R bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7636R
Giải thích chi tiết về linh kiện  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7636R bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7636R Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7636R Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 109 page
background image
ST7636R
Ver 1.4
10/109
2006/09/06
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
489
VDD
-5660.1
-634.0
490
A0
-5550.1
-634.0
491
RW_WR
-5440.1
-634.0
492
VSS
-5330.1
-634.0
493
VDD
-5220.1
-634.0
494
D0
-5110.1
-634.0
495
D1
-5000.1
-634.0
496
D2
-4890.1
-634.0
497
D3
-4780.1
-634.0
498
D4
-4670.1
-634.0
499
D5
-4560.1
-634.0
500
D6
-4450.1
-634.0
501
D7
-4340.1
-634.0
502
VSS
-4230.1
-634.0
503
VDD
-4120.1
-634.0
504
D8
-4010.1
-634.0
505
D9
-3900.1
-634.0
506
D10
-3790.1
-634.0
507
D11
-3680.1
-634.0
508
D12
-3570.1
-634.0
509
D13
-3460.1
-634.0
510
D14
-3350.1
-634.0
511
D15
-3240.1
-634.0
512
VSS
-3130.1
-634.0
513
VDD
-3020.1
-634.0
514
E_RD
-2910.1
-634.0
515
RST
-2800.1
-634.0
516
VSS
-2690.1
-634.0
517
VDD
-2580.1
-634.0
518
CSEL
-2470.1
-634.0
519
INTRS
-2360.1
-634.0
520
IF1
-2250.1
-634.0
521
IF2
-2140.1
-634.0
522
IF3
-2030.1
-634.0
523
VSS
-1920.1
-634.0
PIN Name
PAD
No.
CSEL=0
CSEL=1
X
Y
524
VDD
-1810.1
-634.0
525
SI
-1700.1
-634.0
526
SCL
-1590.1
-634.0
527
XCS
-1480.1
-634.0
528
VDD
-1370.1
-634.0
529
VDD
-1260.1
-634.0
530
VDD
-1150.1
-634.0
531
VDD
-1040.1
-634.0
532
VDD1
-930.1
-634.0
533
VDD1
-820.1
-634.0
534
VSS1
-710.1
-634.0
535
VSS1
-600.1
-634.0
536
VSS
-490.1
-634.0
537
VSS
-380.1
-634.0
538
VSS
-270.1
-634.0
539
VSS
-160.1
-634.0
540
VSS
-50.1
-634.0
541
VSS
59.9
-634.0
542
VSS2
169.9
-634.0
543
VSS2
279.9
-634.0
544
VSS2
389.9
-634.0
545
VSS2
499.9
-634.0
546
VSS2
609.9
-634.0
547
VSS2
719.9
-634.0
548
VSS2
829.9
-634.0
549
VSS2
939.9
-634.0
550
VSS2
1049.9
-634.0
551
VSS4
1159.9
-634.0
552
VSS4
1269.9
-634.0
553
VDD4
1379.9
-634.0
554
VDD4
1489.9
-634.0
555
VDD3
1599.9
-634.0
556
VDD3
1709.9
-634.0
557
VDD2
1819.9
-634.0
558
VDD2
1929.9
-634.0


Số phần tương tự - ST7636R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Mô tả tương tự - ST7636R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com