công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7632 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7632
Giải thích chi tiết về linh kiện  4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  96 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7632 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7632 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7632 Datasheet HTML 15Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 96 page
background image
ST7632
Ver 1.7
11/96
2006/08/15
PAD No.
PIN Name
X
Y
PAD No.
PIN Name
X
Y
575
VDD
3136
-660
611
VDD2
7096
-660
576
VDD
3246
-660
612
VDD2
7206
-660
577
VDD1
3356
-660
613
VDD2
7316
-660
578
VDD1
3466
-660
614
VDD2
7426
-660
579
VSS1
3576
-660
615
VDD5
7536
-660
580
VSS1
3686
-660
616
VDD5
7646
-660
581
VSS
3796
-660
617
VDD5
7756
-660
582
VSS
3906
-660
618
VDD5
7866
-660
583
VSS
4016
-660
619
TCAP
7978
-660
584
VSS
4126
-660
620
VOUTIN
8090
-660
585
VSS
4236
-660
621
VOUTIN
8200
-660
586
VSS
4346
-660
622
VOUTIN
8310
-660
587
VSS2
4456
-660
623
VOUTIN
8420
-660
588
VSS2
4566
-660
624
VOUTIN
8530
-660
589
VSS2
4676
-660
625
VOUTIN
8640
-660
590
VSS2
4786
-660
626
VOUTOUT
8750
-660
591
VSS2
4896
-660
627
VOUTOUT
8860
-660
592
VSS2
5006
-660
628
VOUTOUT
8970
-660
593
VSS2
5116
-660
629
VOUTOUT
9080
-660
594
VSS2
5226
-660
630
VOUTOUT
9190
-660
595
VSS2
5336
-660
631
VOUTOUT
9300
-660
596
VSS2
5446
-660
632
COM[0]
9664
-634
597
VSS2
5556
-660
633
COM[1]
9664
-594
598
VSS2
5666
-660
634
COM[2]
9664
-554
599
VSS4
5776
-660
635
COM[3]
9664
-514
600
VSS4
5886
-660
636
COM[4]
9664
-474
601
VDD4
5996
-660
637
COM[5]
9664
-434
602
VDD4
6106
-660
638
COM[6]
9664
-394
603
VDD3
6216
-660
639
COM[7]
9664
-354
604
VDD3
6326
-660
640
COM[8]
9664
-314
605
VDD2
6436
-660
641
COM[9]
9664
-274
606
VDD2
6546
-660
642
COM[10]
9664
-234
607
VDD2
6656
-660
643
COM[11]
9664
-194
608
VDD2
6766
-660
644
COM[12]
9664
-154
609
VDD2
6876
-660
645
COM[13]
9664
-114
610
VDD2
6986
-660
646
COM[14]
9664
-74


Số phần tương tự - ST7632

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST763 STMICROELECTRONICS-ST763 Datasheet
252Kb / 10P
   3.3V STEP DOWN CURRENT MODE PWM DC-DC CONVERTERS
logo
Sitronix Technology Co....
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
STMicroelectronics
ST763A STMICROELECTRONICS-ST763A Datasheet
252Kb / 10P
   3.3V STEP DOWN CURRENT MODE PWM DC-DC CONVERTERS
More results

Mô tả tương tự - ST7632

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7669V SITRONIX-ST7669V Datasheet
2Mb / 208P
   262K 132x162 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com