công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7625 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7625
Giải thích chi tiết về linh kiện  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  160 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7625 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7625 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7625 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 160 page
background image
ST7625
Ver 1.6
4/160
2008/07
PAD
No.
PIN Name
X
Y
067
TCAP
-1544.71 -329.50
068
VDD
-1464.71 -329.50
069
VDD
-1384.71 -329.50
070
VDD
-1304.71 -329.50
071
VDD
-1224.71 -329.50
072
VDD1
-1144.71 -329.50
073
VDD1
-1064.71 -329.50
074
VSS1
-984.71
-329.50
075
VSS1
-904.71
-329.50
076
VSS
-824.71
-329.50
077
VSS
-744.71
-329.50
078
VSS
-664.71
-329.50
079
VSS
-584.71
-329.50
080
VSS2
-504.71
-329.50
081
VSS2
-424.71
-329.50
082
VSS2
-344.71
-329.50
083
VSS2
-264.71
-329.50
084
VSS2
-184.71
-329.50
085
VSS2
-104.71
-329.50
086
VSS2
-24.71
-329.50
087
VSS2
55.29
-329.50
088
VSS2
135.29
-329.50
089
VSS2
215.29
-329.50
090
VSS2
295.29
-329.50
091
VSS2
375.29
-329.50
092
VSS4
455.29
-329.50
093
VSS4
535.29
-329.50
094
VDD3
615.29
-329.50
095
VDD3
695.29
-329.50
096
VDD4
775.29
-329.50
097
VDD4
855.29
-329.50
098
VDD5
935.29
-329.50
099
VDD5
1015.29
-329.50
100
VDD5
1095.29
-329.50
101
VDD5
1175.29
-329.50
PAD
No.
PIN Name
X
Y
102
VDD5
1255.29
-329.50
103
VDD5
1335.29
-329.50
104
VDD5
1415.29
-329.50
105
VDD5
1495.29
-329.50
106
VDD2
1575.29
-329.50
107
VDD2
1655.29
-329.50
108
VDD2
1735.29
-329.50
109
VDD2
1815.29
-329.50
110
VDD2
1895.29
-329.50
111
VDD2
1975.29
-329.50
112
VDD2
2055.29
-329.50
113
VDD2
2135.29
-329.50
114
VDD2
2215.29
-329.50
115
VDD2
2295.29
-329.50
116
Vm
2375.29
-329.50
117
VREF
2455.29
-329.50
118
V0IN
2535.29
-329.50
119
V0IN
2615.29
-329.50
120
V0IN
2695.29
-329.50
121
V0IN
2775.29
-329.50
122
V0S
2855.29
-329.50
123
V0OUT
2935.29
-329.50
124
V0OUT
3015.29
-329.50
125
XV0OUT
3095.29
-329.50
126
XV0OUT
3175.29
-329.50
127
XV0S
3255.29
-329.50
128
XV0IN
3335.29
-329.50
129
XV0IN
3415.29
-329.50
130
XV0IN
3495.29
-329.50
131
XV0IN
3575.29
-329.50
132
VgOUT
3655.29
-329.50
133
VgOUT
3735.29
-329.50
134
VgS
3815.29
-329.50
135
VgIN
3895.29
-329.50
136
VgIN
3975.29
-329.50


Số phần tương tự - ST7625

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Mô tả tương tự - ST7625

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com