công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7531 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7531
Giải thích chi tiết về linh kiện  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7531 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST7531 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 13Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 14Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7531 Datasheet HTML 15Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 85 page
background image
ST7531
Ver 1.8
11/85
2006/9/18
PAD No.
PIN Name
X
Y
545
COM[1]
8196
-457
546
COM[2]
8196
-414
547
COM[3]
8196
-371
548
COM[4]
8196
-328
549
COM[5]
8196
-285
550
COM[6]
8196
-242
551
COM[7]
8196
-199
552
COM[8]
8196
-156
553
COM[9]
8196
-113
554
COM[10]
8196
-70
555
COM[11]
8196
-27
556
COM[12]
8196
16
557
COM[13]
8196
59
558
COM[14]
8196
102
559
COM[15]
8196
145
560
COM[16]
8196
188
561
COM[17]
8196
231
562
COM[18]
8196
274
563
COM[19]
8196
317
564
COM[20]
8196
360
565
COM[21]
8196
403
566
COM[22]
8196
446
567
COM[23]
8196
489
568
COM[24]
8196
532
569
COM[25]
8196
575
570
COM[26]
8196
618
571
COM[27]
8196
661


Số phần tương tự - ST7531

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7533 SITRONIX-ST7533 Datasheet
582Kb / 60P
   33 x 96 Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
STMicroelectronics
ST7536 STMICROELECTRONICS-ST7536 Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
ST7536CFN STMICROELECTRONICS-ST7536CFN Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
More results

Mô tả tương tự - ST7531

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com