công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7530 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST7530
Giải thích chi tiết về linh kiện  65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7530 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7530 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7530 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 100 page
background image
ST7530
Ver 1.8
3/100
2006/9/18
3.2 SPRD- C mode ( [M1,M0] = [0,1] )
Note: When you use SPRD C mode, you must use this color filter placement. You can not change COM and SEG
ITO layout direction.


Số phần tương tự - ST7530

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7533 SITRONIX-ST7533 Datasheet
582Kb / 60P
   33 x 96 Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
STMicroelectronics
ST7536 STMICROELECTRONICS-ST7536 Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
ST7536CFN STMICROELECTRONICS-ST7536CFN Datasheet
100Kb / 9P
   POWER LINE MODEM
November 1998
More results

Mô tả tương tự - ST7530

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7624 SITRONIX-ST7624 Datasheet
1,003Kb / 98P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7637 SITRONIX-ST7637 Datasheet
2Mb / 210P
   65K 132x132 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com