công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST20P16 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ST20P16
Giải thích chi tiết về linh kiện  16K 8-bit Single Chip Microcontroller
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST20P16 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST20P16 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P16 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
ST20P16
Ver 1.5
4/10
6/13/07
5
5.. P
PA
AD
D D
DE
ES
SC
CR
RIIP
PT
TIIO
ON
N
Pin No.
Designation
Type
Description
12~9
SEG0/PA4 ~
SEG3/PA7
O
I/O
LCD Segment output
Port-A bit programmable I/O
8 ~ 1
68 ~ 57
SEG4 ~ SEG23
O
LCD Segment output
56~49
SEG24/PC0 ~
SEG31/PC7
O
I/O
LCD Segment output
Port-C bit programmable I/O
48~41
SEG32/PB0 ~
SEG39/PB7
O
I/O
LCD Segment output
Port-B bit programmable I/O
39~36
COM 0 – 3
O
LCD Common output
35~32
COM 4 - 7
O
O
LCD Common output
Output port
24
RESET
I
Pad reset input (HIGH Active)
29
GND
P
Ground Input and chip substrate
16
PA0/INTX
I/O
I
I
I
Port-A bit programmable I/O
Edge-trigger Interrupt.
Transition-trigger Interrupt
Programmable Timer1 clock source
15~9
PA 1-7
I/O
I
Port-A bit programmable I/O
Transition-trigger Interrupt
28~27
PSGO,PSGOB
O
PSG/DAC Output
26
VDD
P
Power supply
22
OSCXI/PD0
I
I
OSC input pin. For 32768Hz crystal
Port-D input
21
OSCXO/PD1
O
I
OSC output pin. For 32768Hz crystal
Port-D input
25
OSCI
I
OSC input pin. Toward to external
resistor
17~18
PE2~PE3
P
OTP programming power
19,20,31,40
NC
-
-
23
VPP
P
OTP programming power
30
PWRT
I
Power on timer control pin.
Suggest tie to GND to disable
Legend: I = input, O = output, I/O = input/output, P = power.


Số phần tương tự - ST20P16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST20P18 SITRONIX-ST20P18 Datasheet
357Kb / 12P
   16K 8-bit Single Chip Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - ST20P16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST20P18 SITRONIX-ST20P18 Datasheet
357Kb / 12P
   16K 8-bit Single Chip Microcontroller
logo
Sanyo Semicon Device
LC863232 SANYO-LC863232 Datasheet
654Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
LC863264 SANYO-LC863264 Datasheet
656Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
MAB84X1 ETC-MAB84X1 Datasheet
977Kb / 31P
   SINGLE CHIP 8 BIT MICROCONTROLLER
logo
Sanyo Semicon Device
LC863432A SANYO-LC863432A Datasheet
627Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC864164B SANYO-LC864164B Datasheet
315Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller?
LC864332A SANYO-LC864332A Datasheet
325Kb / 20P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller?
LC86P4164 SANYO-LC86P4164 Datasheet
351Kb / 19P
   8-Bit Single Chip Microcontroller??????
LC86P5032 SANYO-LC86P5032 Datasheet
430Kb / 22P
   8-Bit Single Chip Microcontroller?????????
LC8766C8A SANYO-LC8766C8A Datasheet
681Kb / 23P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com