công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
Q20.0-MQ1-12-100 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jauch Quartz Gmbh |
|
Q20.0-MQ1-12-100 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jauch Quartz Gmbh |
2 / 2 page Jauch Quartz GmbH • e-mail: info@jauch.de full data can be found under: www.jauch.de / www.jauch.fr / www.jauchusa.com All specifications are subject to change without notice 12.0 7.8 ø1.5 ± 0.2 ø1.5 ±0.1 2.0±0.1 4.0±0.1 0.3± 0.05 3.7±0.2 Taping Specification 1000 pcs per reel in mm 2.0 ø 21 120° 24.8 Quartz Crystal · MQ1-SMC Marking frequency company code / date code temperature (°C) time (s) 150 260 200 50 100 60 ~180 s 60 s max. 10 s max. 260 °C max. 180 ±5 °C 220 ±5 °C Reflow Soldering Profile note: parts are also suitable for soldering systems with lead (Pb) content |
Số phần tương tự - Q20.0-MQ1-12-100 |
|
Mô tả tương tự - Q20.0-MQ1-12-100 |