công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA06H12 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện SA06H12
Giải thích chi tiết về linh kiện  30 Watts Switching Adapter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

SA06H12 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  SA06H12 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. SA06H12 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhand.com
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434
SA06H
Series
30 Watts Switching Adapter
FEATURES
●Cispr 22’B’, Vcci’B’, Fcc’B’ Compliance
●Light Weight: 220g only
●Efficiency 84%
●Over-Voltage Protective Installation
●Short-circuit Protective Installation
●Protection Type: Auto-Recover
●Operating Temperature 0℃~40℃
SPECIFICATION
Model
Item
SA06H12~17
SA06H17~24
Output Voltage
12V~17V
17V~24V
Output Rating
30W Max
30W Max
Input Voltage
AC 90~264V
Input Frequency
47~63Hz
Input Current
1.0A Maximum
Inrush Current
60A Maximum
Line Regulation
2% Maximum
Load Regulation
± 5%
Ripple & Noise
1% Maximum
Efficiency
84% Typical
86% Typical
Temperature Coefficient
0.05%/℃
Over-Voltage Protection
24V~34V Maximum
34V~48V Maximum
Operating Temperature
0~40℃
Storage Temperature
-20~85℃
Safety Description
UL, CUL, TUV, CB
(*): Under Development
(I/P): In Process


Số phần tương tự - SA06H12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SA06 ETC-SA06 Datasheet
120Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
SA06-24-12 ETC-SA06-24-12 Datasheet
120Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
SA06-24-12S ETC-SA06-24-12S Datasheet
120Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
SA06-24-15S ETC-SA06-24-15S Datasheet
120Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
SA06-24-24S ETC-SA06-24-24S Datasheet
120Kb / 2P
   Encapsulated DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - SA06H12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
EA1050E BOTHHAND-EA1050E Datasheet
40Kb / 2P
   30~42 Watts Switching Adapter
EA1060C BOTHHAND-EA1060C Datasheet
40Kb / 2P
   36 Watts Switching Adapter
SA0612 BOTHHAND-SA0612 Datasheet
43Kb / 2P
   20 Watts Switching Adapter
SA01H12 BOTHHAND-SA01H12 Datasheet
50Kb / 2P
   15 Watts Switching Adapter
SP9715 BOTHHAND-SP9715 Datasheet
49Kb / 2P
   10~15 Watts Switching Adapter
SA0104 BOTHHAND-SA0104 Datasheet
49Kb / 2P
   5~7.5 Watts Switching Adapter
SA023V3 BOTHHAND-SA023V3 Datasheet
53Kb / 2P
   6~15 Watts Switching Adapter
EA1060A BOTHHAND-EA1060A Datasheet
40Kb / 2P
   50~60 Watts Switching Adapter
SA06L3V3 BOTHHAND-SA06L3V3 Datasheet
46Kb / 2P
   6~15 Watts Switching Adapter
EA1050A BOTHHAND-EA1050A Datasheet
42Kb / 2P
   50~60 Watts Switching Adapter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com