công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA01H12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện SA01H12
Giải thích chi tiết về linh kiện  15 Watts Switching Adapter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

SA01H12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bothhand USA, LP.

  SA01H12 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. SA01H12 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhand.com
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434
SA01H
ORDERING INFORMATION
Unit: m.m.
Output Plug List
MECHANICAL
Output Voltage
Fig. C
Fig. D
Mechanical
Fig. A
Fig. B
1 5
A
-A
1
-
Standard Output Cable:
20AWG, UL 2468, 1800mm


Số phần tương tự - SA01H12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
SA01 MITSUBISHI-SA01 Datasheet
64Kb / 4P
   THYRISTOR ARRAY SA SERIES FOR STROBE FLASHER
logo
Cirrus Logic
SA01 APEX-SA01 Datasheet
269Kb / 4P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIER
SA01 APEX-SA01 Datasheet
317Kb / 4P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIER
SA01 CIRRUS-SA01 Datasheet
213Kb / 5P
   Pulse Width Modulation Amplifier
SA01-6 APEX-SA01-6 Datasheet
317Kb / 4P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - SA01H12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
SP9715 BOTHHAND-SP9715 Datasheet
49Kb / 2P
   10~15 Watts Switching Adapter
SA023V3 BOTHHAND-SA023V3 Datasheet
53Kb / 2P
   6~15 Watts Switching Adapter
SA06L3V3 BOTHHAND-SA06L3V3 Datasheet
46Kb / 2P
   6~15 Watts Switching Adapter
A1-15S05 BOTHHAND-A1-15S05 Datasheet
46Kb / 2P
   15~18 Watts Switching Adapter
SA06H12 BOTHHAND-SA06H12 Datasheet
41Kb / 2P
   30 Watts Switching Adapter
EA1060C BOTHHAND-EA1060C Datasheet
40Kb / 2P
   36 Watts Switching Adapter
SA0612 BOTHHAND-SA0612 Datasheet
43Kb / 2P
   20 Watts Switching Adapter
EA1050E BOTHHAND-EA1050E Datasheet
40Kb / 2P
   30~42 Watts Switching Adapter
SA0104 BOTHHAND-SA0104 Datasheet
49Kb / 2P
   5~7.5 Watts Switching Adapter
EA1060A BOTHHAND-EA1060A Datasheet
40Kb / 2P
   50~60 Watts Switching Adapter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com