công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10113P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC10113P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Exclusive OR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC10113P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC10113P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10113P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10113P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC10113P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC10113P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MC10113
MOTOROLA
MECL Data
DL122 — Rev 6
3–50
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
TEST VOLTAGE VALUES (Volts)
@ Test Temperature
VIHmax
VILmin
VIHAmin
VILAmax
VEE
–30
°C
–0.890
–1.890
–1.205
–1.500
–5.2
+25
°C
–0.810
–1.850
–1.105
–1.475
–5.2
+85
°C
–0.700
–1.825
–1.035
–1.440
–5.2
Pin
Under
TEST VOLTAGE APPLIED TO PINS LISTED BELOW
(VCC)
Characteristic
Symbol
Under
Test
VIHmax
VILmin
VIHAmin
VILAmax
VEE
(VCC)
Gnd
Power Supply Drain Current
IE
8
8
1, 16
Input Current
IinH
4,7,10,13
5,6,11,12
9
*
*
9
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
IinL
*
*
8
1, 16
Output Voltage
Logic 1
VOH
2
3
14
15
4
7
11
13
8
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
1, 16
Output Voltage
Logic 0
VOL
2
3
14
15
4
7
11
13
8
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
1, 16
Threshold Voltage
Logic 1
VOHA
2
3
14
15
4
6
10
12
8
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
1, 16
Threshold Voltage
Logic 0
VOLA
2
3
14
15
5
7
11
13
8
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
1, 16
Switching Times
(50
Ω Load)
+1.11V
Pulse In
Pulse Out
–3.2 V
+2.0 V
Propagation Delay
t4+2+
t4–2–
t9+2–
t9–2+
2
2
2
2
4
4
4
4
9
9
2
2
2
2
8
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
1, 16
Rise Time
(20 to 80%)
t2+
2
4
2
8
1, 16
Fall Time
(20 to 80%)
t2–
2
4
2
8
1, 16
* Individually test each input applying VIH or VIL to input under test.
Each MECL 10,000 series circuit has been designed to meet the dc specifications shown in the test table, after thermal equilibrium has been
established. The circuit is in a test socket or mounted on a printed circuit board and transverse air flow greater than 500 linear fpm is maintained.
Outputs are terminated through a 50–ohm resistor to –2.0 volts. Test procedures are shown for only one gate. The other gates are tested in the
same manner.


Số phần tương tự - MC10113P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10113P ONSEMI-MC10113P Datasheet
109Kb / 8P
   Quad Exclusive OR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10113P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
U74ACT86 UTC-U74ACT86 Datasheet
133Kb / 4P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
STMicroelectronics
HCC4030B STMICROELECTRONICS-HCC4030B Datasheet
276Kb / 12P
   QUAD EXCLUSIVE-OR GATE
logo
National Semiconductor ...
CD4030M NSC-CD4030M Datasheet
97Kb / 4P
   Quad EXCLUSIVE-OR Gate
logo
STMicroelectronics
M54HC86 STMICROELECTRONICS-M54HC86 Datasheet
232Kb / 9P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
M74HCT86-2 STMICROELECTRONICS-M74HCT86-2 Datasheet
174Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT86AP TOSHIBA-TC74HCT86AP Datasheet
175Kb / 4P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
TC74LVX86F TOSHIBA-TC74LVX86F Datasheet
240Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
STMicroelectronics
74LVQ86 STMICROELECTRONICS-74LVQ86 Datasheet
57Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
February 1999
logo
Rohm
BU4030B ROHM-BU4030B Datasheet
46Kb / 4P
   Quad exclusive OR gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC86F TOSHIBA-TC74VHC86F Datasheet
201Kb / 5P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com