công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD62107BP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TD62107BP
Giải thích chi tiết về linh kiện  4CH HIGH-CURRENT DARILGTON SINK DRIVER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TD62107BP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TD62107BP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TD62107BP Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TD62107P/BP/F
2001-07-16
5
TEST CIRCUIT
1. VIH, VIL
2. IOH
3. VOL
4. IIH, ICCL
5. IIL, ICCH
6. IR
7. VF
8. tON, tOFF
Input condition
Note 1: Pulse Width 50 µs, Duty Cycle 10%
Output Impedance 50 Ω, tr ≤ 5ns, tf ≤ 10 ns
Note 2: VIH = 3 V, E1 = VIH, E2 = GND,
VCC = 5 V
Note 3: CL includes probe and jig capacitance
PRECAUTIONS for USING
This IC does not include built-in protection circuits for excess current or overvoltage.
If this IC is subjected to excess current or overvoltage, it may be destroyed.
Hence, the utmost care must be taken when systems which incorporate this IC are designed.
Utmost care is necessary in the design of the output line, VCC, COMMON and GND line since IC may be
destroyed due to short−circuit between outputs, air contamination fault, or fault by improper grounding.


Số phần tương tự - TD62107BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TD62101F TOSHIBA-TD62101F Datasheet
317Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62101P TOSHIBA-TD62101P Datasheet
317Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62103F TOSHIBA-TD62103F Datasheet
317Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62103P TOSHIBA-TD62103P Datasheet
317Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62104F TOSHIBA-TD62104F Datasheet
317Kb / 8P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results

Mô tả tương tự - TD62107BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TD62164AP TOSHIBA-TD62164AP Datasheet
282Kb / 7P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064BP1G TOSHIBA-TD62064BP1G Datasheet
237Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1 Datasheet
300Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62164BP TOSHIBA-TD62164BP Datasheet
287Kb / 8P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064APA TOSHIBA-TD62064APA Datasheet
215Kb / 6P
   4CH HIGH-CURRENT DRALINGTON SINK DRIVER
TD62064P TOSHIBA-TD62064P Datasheet
345Kb / 9P
   4CH HIGH-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064APG TOSHIBA-TD62064APG Datasheet
246Kb / 11P
   4ch High-Current Darlington Sink Driver
TD62064BP-1 TOSHIBA-TD62064BP-1_06 Datasheet
417Kb / 11P
   4CH HIGH−CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62064074P TOSHIBA-TD62064074P Datasheet
249Kb / 10P
   4CH HIHG-CURRENT DARLINGTON SINK DRIVER
TD62318BP TOSHIBA-TD62318BP Datasheet
292Kb / 8P
   4CH LOW INPUT ACTIVE HIGH-CURRENT DARLNGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com