công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA-0515DD1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện BA-0515DD1
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5 to 1 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual / Dual Separate Output
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

BA-0515DD1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bothhand USA, LP.

  BA-0515DD1 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. BA-0515DD1 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP. BA-0515DD1 Datasheet HTML 3Page - Bothhand USA, LP. BA-0515DD1 Datasheet HTML 4Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BA - DIL Series
0.5 to 1 Watt Isolated DC-DC Converter
Single / Dual / Dual Separate Output
BOTHHAND USA. http://www.bothhand.com
4. Single Output Selection Guide:
( Specifications typical at Ta = +25 ℃, Nominal input voltage, Rated output current unless otherwise noted )
Bothhand
Model No.
Input
Voltage
(Vdc)
Output
Voltage
(Vdc)
Output
Current
(mA) Max
Input Current
@ No Load
(mA) Typ.
Input Current
@ Max. Load
(mA) Typ.
Output
Ripple
(mV) Max.
Load
Regulation
(%) Max.
Efficiency
(%) Typ.
0.5 W Single Output Series:
BA-053R3D
3.3
150
28
133
60
± 12
74
BA-0505D
5.0
100
28
135
60
± 10
74
BA-0512D
5
12.0
42
28
133
100
± 8
76
BA-1205D
5.0
100
18
56
60
± 8
74
BA-1212D
12
12.0
42
18
55
100
± 8
76
BA-2405D
24
5.0
100
5
29
60
± 8
72
1.0 W Single Output Series:
BA-053R3D1
3.3
300
30
267
60
± 10
74
BA-0505D1
5.0
200
30
253
60
± 8
79
BA-0512D1
5
12.0
100
30
307
100
± 8
78
BA-1205D1
5.0
200
18
105
60
± 8
79
BA-1212D1
12
12.0
83
18
105
100
± 8
79
BA-2405D1
24
5.0
200
5
54
60
± 8
77
BA-xxxxD1
Notes:
1.
Standard output voltage is 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V,
BA-xxxxD1 is for Customer Design.
2.
Load regulation is for Each output current change from 20 % to 100 % Max. Load.
Mechanical
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension:
Pin
1K Vdc - Single
Pin
1
-Vin
---
8
2
Vo (-)
7
3
---
---
6
4
+Vin
Vo (+)
5
Note:” --- “ means Omitted
Units : mm ( inch )
Tolerance : .xx ± 0.25
( ± 0.01 )


Số phần tương tự - BA-0515DD1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
BA-0515DD1LF BOTHHAND-BA-0515DD1LF Datasheet
167Kb / 2P
   0.5~1W Isolated DC/DC Converter
More results

Mô tả tương tự - BA-0515DD1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
B1-0505DS BOTHHAND-B1-0505DS Datasheet
450Kb / 6P
   1 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual / Dual Separate Output
BA-053R3S BOTHHAND-BA-053R3S Datasheet
165Kb / 2P
   0.5 to 1 Watt Isolated DC-DC Converter Single Output
BB-123R3S BOTHHAND-BB-123R3S Datasheet
261Kb / 3P
   1 to 2 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
BA-SHLF BOTHHAND-BA-SHLF Datasheet
437Kb / 7P
   0.5 To 1 Watt Isolated DC-DC Converter
BA-SH-LF-SERIES BOTHHAND-BA-SH-LF-SERIES Datasheet
437Kb / 7P
   0.5 To 1 Watt Isolated DC-DC Converter
B3-0505DS BOTHHAND-B3-0505DS Datasheet
375Kb / 5P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
B3-0505SS BOTHHAND-B3-0505SS Datasheet
402Kb / 5P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
logo
GAPTEC Electronic GmbH ...
1S7AE GAPTEC-1S7AE Datasheet
625Kb / 3P
   1W - Dual separate Output DC-DC Converter - Isolated & Unregulated
logo
Bothhand USA, LP.
BP-2405S2 BOTHHAND-BP-2405S2 Datasheet
483Kb / 5P
   2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
B7-123R3S10 BOTHHAND-B7-123R3S10 Datasheet
319Kb / 3P
   10 to 15 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com