công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TD62074F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TD62074F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor |
3 / 10 page TD62064,074P/AP/F/AF 2001-06-04 3 RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (Ta = −40~85°C) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN TYP. MAX UNIT P, F 0 ― 35 Output Sustaining Voltage AP, AF VCE (SUS) 0 ― 50 V DC1 Circuit, Ta = 25°C 0 ― 1250 Duty = 10 % 0 ― 1250 P, AP (Note 1) Duty = 50 % 0 ― 390 Duty = 10 % 0 ― 907 Output Current F, AF (Note 2) IOUT Tpw = 25 ms 4 Circuits Tj = 120°C Ta = 85°C Duty = 50 % 0 ― 172 mA / ch VIN 0 ― 8 V (Output On) VIN (ON) IOUT = 1.25 A 2.5 ― 8 V Input Voltage (Output Off) VIN (OFF) 0 ― 0.4 V Input Current IIN 0 ― 20 mA P, F 0 ― 35 Clamp Diode Reverse Voltage AP, AF VR TD62064P / AP / F / AF 0 ― 50 V Clamp Diode Forward Current IF ― ― 1.25 A P, F ― ― 35 Isolation Voltage AP, AF VSUB TD62074P / AP / F / AF ― ― 50 V P, AP Ta = 85°C (Note 1) ― ― 1.4 Power Dissipation F, AF PD Ta = 85°C (Note 2) ― ― 0.7 W Note 1: On Glass Epoxy PCB (50 × 50 × 1.6 mm Cu 50%) Note 2: On Glass Epoxy PCB (60 × 30 × 1.6 mm Cu 30%) |
Số phần tương tự - TD62074F |
|
Mô tả tương tự - TD62074F |