công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF1S022-34 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện LF1S022-34
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER AND LEDS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

LF1S022-34 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bothhand USA, LP.

  LF1S022-34 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. LF1S022-34 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhandusa.com
SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER AND LEDS
P/N : LF1S022-34
Page : 2/2
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434
A3(02/10)
Mechanical
1. Plastic Material
: PBT 15% Glass Filled(UL 94V-0), Black Housing
2. Metal Shield
: Brass C2680-H, 20u Nickel Plated, t=0.25mm
3. Spring Wire
: 0.45mm Dia. Phosphor bronze with 6u gold plated
4. Solder Pin
: 0.4x0.4mm, Phosphor bronze with solder Plated
5. Durability
: 300 Mating cycles Min.
PCB Layout Mounting Hole(Top View)


Số phần tương tự - LF1S022-34

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
LF1S022-43 BOTHHAND-LF1S022-43 Datasheet
137Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER
LF1S022-LF BOTHHAND-LF1S022-LF Datasheet
144Kb / 2P
   RJ-45 connector integrated with filter
More results

Mô tả tương tự - LF1S022-34

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
LF1S021-43 BOTHHAND-LF1S021-43 Datasheet
268Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER AND LEDS
LT1S010-43 BOTHHAND-LT1S010-43 Datasheet
136Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS AND LEDS
LT1T104A-43 BOTHHAND-LT1T104A-43 Datasheet
140Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS AND LEDS
LT1S104A-43 BOTHHAND-LT1S104A-43 Datasheet
135Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE-T MAGNETICS AND LEDS
LT1S023A-34 BOTHHAND-LT1S023A-34 Datasheet
135Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS AND LEDS
LF1S021 BOTHHAND-LF1S021 Datasheet
236Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER
LF1S028 BOTHHAND-LF1S028 Datasheet
214Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER
LF1S022-43 BOTHHAND-LF1S022-43 Datasheet
137Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER
LF1S028LF BOTHHAND-LF1S028LF Datasheet
175Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE-T MAGNETICS & FILTER
LA1S109-4D1PLF BOTHHAND-LA1S109-4D1PLF Datasheet
186Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 1000 BASE-T MAGNETICS AND LEDS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com