công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF1S009 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện LF1S009
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

LF1S009 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  LF1S009 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. LF1S009 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP. LF1S009 Datasheet HTML 3Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
“LAN-MATE” SERIES
BOTHHAND
USA.
SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED
10 BASE T MAGNETICS & FILTERS
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhandusa.com
RJ-45 connector integrated with Filter
Size same as RJ-45 connector to save PCB board space
Reduce EMI radiation, Improve EMI performance
Operating temperature range: 0℃to +70℃
Storage temperature range: -40℃to +125℃
Electrical Specifications @ 25℃
Type
: 7 POLE (TX) & 5 POLE (RX)
CUT OFF Frequency : 17 MHz±1 MHz (TX & RX)
Isolation Voltage : 1200Vrms
Insertion
Loss
(dB Max)
Attenuation
TX/RX (dB Min)
Return Loss
TX & RX (dB Min)
Cross talk
(dB Min)
Common Mode
Rejection
(dB Min)
Part
Number
1-10MHz
20MHz 25MHz 30MHz 40MHz 1-10MHz 5-10MHz
1-10MHz
30-100MHz
Turn Ratio
TX/RX (±5%)
LF1S009
-1.0
-7/-5
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-
-13.5
-30
-30
1CT:1.41/1CT:1
LF1S021
-1.0
-5/-4.2
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-
-17 Typ
-30
-30
1CT:1CT/1CT:1CT
LF1S022
-1.0
-5/-4.2
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-
-13.5
-30
-30
1CT:1CT/1CT:1CT
LF1S022A
-1.0
-5/-4.2
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-
-15
-30
-30
1CT:1CT/1CT:1CT
LF1S023B
-1.15
-5/-4.2
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-13.5
-
-30
-30
1:2CT/1CT:1CT
LF1S026B
-1.15
-5/-4.2
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-13.5
-
-30
-30
1:1.414CT/1CT:1CT
LF1S028
-1.15
-5/-4.2
-18/-11 -28/-16 -33/-26
-
-17 Typ
-30
-30
1.414:1CT/1CT:1CT
Mechanicals
LF1SXXX
PCB Layout Mounting Hole (Top View)
Physical char : 1. Plastic Material : PBT 15% Glass Filled( UL 94V-0 ), Black Housing
2. Metal Shield : Brass C2680-H, 20u Nickel Plated, t=0.25mm
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434


Số phần tương tự - LF1S009

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
LF1S021 BOTHHAND-LF1S021 Datasheet
236Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER
LF1S021-43 BOTHHAND-LF1S021-43 Datasheet
268Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER AND LEDS
LF1S022-34 BOTHHAND-LF1S022-34 Datasheet
251Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER AND LEDS
LF1S022-43 BOTHHAND-LF1S022-43 Datasheet
137Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS & FILTER
LF1S022-LF BOTHHAND-LF1S022-LF Datasheet
144Kb / 2P
   RJ-45 connector integrated with filter
More results

Mô tả tương tự - LF1S009

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
LT1S021 BOTHHAND-LT1S021 Datasheet
78Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
LT1S023B BOTHHAND-LT1S023B Datasheet
75Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE-T MAGNETICS
LT1S022 BOTHHAND-LT1S022 Datasheet
77Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
LT1S103 BOTHHAND-LT1S103 Datasheet
125Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
LT1S001 BOTHHAND-LT1S001 Datasheet
63Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
LT1S104A BOTHHAND-LT1S104A Datasheet
111Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE-T MAGNETICS
LT1T104A BOTHHAND-LT1T104A Datasheet
113Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
LT1S023LF BOTHHAND-LT1S023LF Datasheet
93Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE-T MAGNETICS
LT1S023 BOTHHAND-LT1S023 Datasheet
63Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
LT1S010 BOTHHAND-LT1S010 Datasheet
62Kb / 2P
   SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10 BASE T MAGNETICS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com