công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD-8039 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện AD-8039
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADSL CPE SIDE SPLITTER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

AD-8039 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  AD-8039 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. AD-8039 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ADSL CPE SIDE SPLITTER
P/N: AD-8039 DATA SHEET
BOTHHAND
USA
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhand.com
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434
Feature
!
Compatible package, includes connectors for case of
installation.
!
Design for G.dmt Application ,China Specification
!
100mA DC Loop Current Capacity.
!
Operating Temperature : -10℃ to+60℃.
!
Storage Temperature .: -25
to +75
..
Specifications for Low pass POTS Filter for ADSL
POTS Ports Impedance
600Ω
DC Resistance each line
12.5Ω Max
Insertion Loss @1004KHz
-1dB Max
Return Loss ERL
-6 dB Min
Attenuation Distortion (dB)
SRL-L
-5 dB Min
Short Loop
0.2 ~ 3.4 KHz
+1.5 to –1.5
SRL-H
-3 dB Min
3.4 ~ 4 KHz
+2.0 to –2.0
Longitudinal Balance 0.2 ~1KHz
-58 dB Min
Long Loop
0.2 ~ 3.4 KHz
+0.5 to –1.5
1KHz~3KHz
-53 dB Min
3.4 ~ 4 KHz
+1.0 to –1.5
Attenuation @30~300KHz
-65dB Min
Delay Distortion @0.6-3.2KHz
200uS Max
@300~1104KHz
-55dB Min
@0.2-4.0KHz
250uS Max
Isolation resistance tip/ring
10Mohm Min
POTS trip and ring DC Voltage
0-105V
Dimension
Schematic
Connector Function
Style
Tip
Ring
J1
Modem
RJ11
Pin3
Pin4
J2
Line
RJ11
Pin3
Pin4
J3
Phone
RJ11
Pin3
Pin4
PHONE
MODEM
LINE


Số phần tương tự - AD-8039

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
AD-8039E BOTHHAND-AD-8039E Datasheet
115Kb / 2P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-8039F BOTHHAND-AD-8039F Datasheet
396Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-8039J BOTHHAND-AD-8039J Datasheet
343Kb / 9P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
More results

Mô tả tương tự - AD-8039

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
AD-320UK BOTHHAND-AD-320UK Datasheet
100Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-8039J BOTHHAND-AD-8039J Datasheet
343Kb / 9P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-8039E BOTHHAND-AD-8039E Datasheet
115Kb / 2P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-2039C BOTHHAND-AD-2039C Datasheet
118Kb / 5P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-9063 BOTHHAND-AD-9063 Datasheet
109Kb / 2P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001A BOTHHAND-AD-6001A Datasheet
249Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001B BOTHHAND-AD-6001B Datasheet
252Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001 BOTHHAND-AD-6001 Datasheet
250Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6003 BOTHHAND-AD-6003 Datasheet
261Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-8039F BOTHHAND-AD-8039F Datasheet
396Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com