công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD-2037S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện AD-2037S
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADSL LINE TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

AD-2037S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  AD-2037S Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ADSL LINE TRANSFORMER
P/N: AD-2037S DATA SHEET
BOTHHAND
USA
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhand.com
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434
Feature
l
For use with Alcatel`s ADSL Chipsets.
l
Excellent THD performance.
l
Small footprint.
l
Operating Temperature.: -10°C to+60°C
l
Storage Temperature.: -25
℃ to +75
..
Electrical Specifications @ 25°C
OCL
(uH±5%)
@ 10KHz/0.1 V
Leakage Inductance
(μH Max)
@ 300 KHz/0.1V
Longitudinal
Balance (dB Min)
Part
Number
Mounting
Turn Ratio
(±2%)
(1-4):(10-7)
(10-7) , (8+9) short
(10-7),(2+3,1+4,9+8)short
(from 20KHz to1.1MHz)
AD-2037S
SMT
1:1
470
10.0
-50
Additional Specifications
DC Resistance(Ù Max)
Part
Number
(1-4), (2+3) short
Isolation Voltage
(Vrms for leakage 0.5mA 2sec)
Insertion Loss (dB Max)
@ 500 KHz
AD-2037S
1.0
1500
-0.5
Schematic
Mechanical
AD-2037S
DATE CODE


Số phần tương tự - AD-2037S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2037SA BOTHHAND-AD-2037SA Datasheet
299Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
More results

Mô tả tương tự - AD-2037S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2013 BOTHHAND-AD-2013 Datasheet
54Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2016 BOTHHAND-AD-2016 Datasheet
52Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2031 BOTHHAND-AD-2031 Datasheet
54Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2926S BOTHHAND-AD-2926S Datasheet
255Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2951 BOTHHAND-AD-2951 Datasheet
361Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-5028S BOTHHAND-AD-5028S Datasheet
255Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-5970S BOTHHAND-AD-5970S Datasheet
254Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
logo
XFMRS Inc.
XFADSL46 XFMRS-XFADSL46 Datasheet
70Kb / 1P
   ADSL Line Transformer
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2181 BOTHHAND-AD-2181 Datasheet
60Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-5070S BOTHHAND-AD-5070S Datasheet
96Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
XM-6027S BOTHHAND-XM-6027S Datasheet
71Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com