công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD-2006 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện AD-2006
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADSL LINE TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

AD-2006 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  AD-2006 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ADSL LINE TRANSFORMER
P/N: AD-2006 DATA SHEET
BOTHHAND
USA
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhand.com
Feature
l
POTS Low Pass Filter transformer @ 100mADC.
l
Stable inductance with ADSL Line Splitter.
l
Operating Temperature: -10°C to +60°C
l
Storage Temperature: -25°C to +75°C
Electrical Specifications @ 25°C
Turn Ratio (±2%)
DC Resistance
(Ω Max)
Part
Number
Mounting
(2-4):(9-7)
OCL(mH±10%)
@ 10KHz,0.1 V
(2-4)
(9-7)
Isolation Voltage
(Vrms)
AD-2006
THT
1:1
3.5
3.5
1250
Schematic
Mechanical
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434


Số phần tương tự - AD-2006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2013 BOTHHAND-AD-2013 Datasheet
54Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2016 BOTHHAND-AD-2016 Datasheet
52Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2031 BOTHHAND-AD-2031 Datasheet
54Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2032S BOTHHAND-AD-2032S Datasheet
57Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2037S BOTHHAND-AD-2037S Datasheet
56Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
More results

Mô tả tương tự - AD-2006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2013 BOTHHAND-AD-2013 Datasheet
54Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2016 BOTHHAND-AD-2016 Datasheet
52Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2031 BOTHHAND-AD-2031 Datasheet
54Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2926S BOTHHAND-AD-2926S Datasheet
255Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-2951 BOTHHAND-AD-2951 Datasheet
361Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-5028S BOTHHAND-AD-5028S Datasheet
255Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-5970S BOTHHAND-AD-5970S Datasheet
254Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
logo
XFMRS Inc.
XFADSL46 XFMRS-XFADSL46 Datasheet
70Kb / 1P
   ADSL Line Transformer
logo
Bothhand USA, LP.
AD-2181 BOTHHAND-AD-2181 Datasheet
60Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
AD-5070S BOTHHAND-AD-5070S Datasheet
96Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
XM-6027S BOTHHAND-XM-6027S Datasheet
71Kb / 1P
   ADSL LINE TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com