công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5270CAB100 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5270CAB100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Microprocessor Hardware Specification
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5270CAB100 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF5270CAB100 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270CAB100 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 42 page
background image
MCF5271 Integrated Microprocessor Hardware Specification, Rev. 4
MCF5271 Family Configurations
Freescale Semiconductor
2
1
MCF5271 Family Configurations
2
Block Diagram
The superset device in the MCF5271 family comes in a 196 mold array plastic ball grid array (MAPBGA)
package. Figure 1 shows a top-level block diagram of the MCF5271.
Table 1. MCF5271 Family Configurations
Module
MCF5270
MCF5271
ColdFire V2 Core with EMAC and
Hardware Divide
xx
System Clock
150 MHz
Performance (Dhrystone/2.1 MIPS)
144
Instruction/Data Cache
8 Kbytes
Static RAM (SRAM)
64 Kbytes
Interrupt Controllers (INTC)
22
Edge Port Module (EPORT)
xx
External Interface Module (EIM)
xx
4-channel Direct-Memory Access (DMA)
xx
SDRAM Controller
xx
Fast Ethernet Controller (FEC)
xx
Hardware Encryption
—x
Watchdog Timer (WDT)
xx
Four Periodic Interrupt Timers (PIT)
xx
32-bit DMA Timers
44
QSPI
xx
UART(s)
33
I2C
xx
General Purpose I/O Module (GPIO)
xx
JTAG - IEEE 1149.1 Test Access Port
xx
Package
160 QFP,
196 MAPBGA
160 QFP,
196 MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5270CAB100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5270CVM150 FREESCALE-MCF5270CVM150 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5270CAB100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
logo
Freescale Semiconductor...
MPC7410 FREESCALE-MPC7410_1 Datasheet
865Kb / 56P
   RISC Microprocessor Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com