công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5270AB100 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5270AB100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Microprocessor Hardware Specification
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5270AB100 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5270AB100 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270AB100 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 42 page
background image
Signal Descriptions
MCF5271 Integrated Microprocessor Hardware Specification, Rev. 4
Freescale Semiconductor
7
UARTs
U2TXD
PUARTH1
O
—A8
U2RXD
PUARTH0
I
—A7
U1CTS
PUARTL7
U2CTS
I
136
B8
U1RTS
PUARTL6
U2RTS
O
135
C8
U1TXD
PUARTL5
O
133
D9
U1RXD
PUARTL4
I
134
D8
U0CTS
PUARTL3
I
12
F3
U0RTS
PUARTL2
O
15
G3
U0TXD
PUARTL1
O
14
F1
U0RXD
PUARTL0
I
13
F2
DMA Timers
DT3IN
PTIMER7
U2CTS
QSPI_CS2
I
—H14
DT3OUT
PTIMER6
U2RTS
QSPI_CS3
O
—G14
DT2IN
PTIMER5
DREQ2
DT2OUT
I
66
M9
DT2OUT
PTIMER4
DACK2
O
—L9
DT1IN
PTIMER3
DREQ1
DT1OUT
I
61
L6
DT1OUT
PTIMER2
DACK1
O
—M6
DT0IN
PTIMER1
DREQ0
I
10
E4
DT0OUT
PTIMER0
DACK0
O
11
F4
BDM/JTAG2
DSCLK
TRST
O
70
N9
PSTCLK
TCLK
O
68
P9
BKPT
TMS
O
71
P10
DSI
TDI
I
73
M10
DSO
TDO
O
72
N10
JTAG_EN
I
78
K9
DDATA[3:0]
O
M12, N12, P12,
L11
PST[3:0]
O
77:74
M11, N11, P11,
L10
Table 2. MCF5270 and MCF5271 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1 Alternate 2 Dir.1
MCF5270
MCF5271
160 QFP
MCF5270
MCF5271
196 MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5270AB100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5270AB100 FREESCALE-MCF5270AB100 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5270AB100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
logo
Freescale Semiconductor...
MPC7410 FREESCALE-MPC7410_1 Datasheet
865Kb / 56P
   RISC Microprocessor Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com