công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5232CVM100 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5232CVM100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Microprocessor Hardware Specification
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5232CVM100 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5232CVM100 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5232CVM100 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 48 page
background image
MCF523x Integrated Microprocessor Hardware Specification, Rev. 4
Signal Descriptions
Freescale Semiconductor
6
SD_WE
PSDRAM5
O
93
K13
L13
L13
L13
SD_SCAS
PSDRAM4
O
92
K12
M15
M15
M15
SD_SRAS
PSDRAM3
O
91
K11
M14
M14
M14
SD_CKE
PSDRAM2
O
E8
C10
C10
C10
SD_CS[1:0]
PSDRAM[1:0]
O
L12, L13
N15, M13
N15, M13
N15, M13
External Interrupts Port
IRQ[7:3]
PIRQ[7:3]
I
IRQ7=64
IRQ4=65
N7, M7, L7,
P8, N8
R8, T8, N9,
P9, R9
R8, T8, N9,
P9, R9
R8, T8, N9,
P9, R9
IRQ2
PIRQ2
DREQ2
I
—M8
T9
T9
T9
IRQ1
PIRQ1
I
66
L8
N10
N10
N10
eTPU
TPUCH31
ECOL
—F3
—F3
TPUCH30
ECRS
—F4
—F4
TPUCH29
ERXCLK
—E3
—E3
TPUCH28
ERXDV
—E4
—E4
TPUCH[27:24]
ERXD[3:0]
D3, D4, C3,
C4
D3, D4, C3,
C4
TPUCH23
ERXER
—D5
—D5
TPUCH22
ETXCLK
—C5
—C5
TPUCH21
ETXEN
—D6
—D6
TPUCH20
ETXER
—C6
—C6
TPUCH[19:16]
ETXD[3:0]
B6,B5, A5,
B7
B6,B5, A5,
B7
TPUCH[15:0]
11, 10, 7:2,
159:154,
152, 151
E2, E1, D1
D2, D3, C1,
C2, B1, B2,
A2, C3, B3,
A3, A4, C4,
BR
F2, E1, E2,
D1, D2, C1,
C2, B1, B2,
A2, B3, A3,
B4, A4, A6,
A7
F2, E1, E2,
D1, D2, C1,
C2, B1, B2,
A2, B3, A3,
B4, A4, A6,
A7
F2, E1, E2,
D1, D2, C1,
C2, B1, B2,
A2, B3, A3,
B4, A4, A6,
A7
TCRCLK
PETPU2
12
E3
F1
F1
F1
UTPUODIS
PETPU1
H10
J13
J13
J13
LTPUODIS
PETPU0
G10
J14
J14
J14
FEC
EMDIO
PFECI2C2
I2C_SDA
U2RXD
I/O
—C7
C7
EMDC
PFECI2C3
I2C_SCL
U2TXD
O
—D7
D7
ECOL
I
—F3
F3
Table 2. MCF523x Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1 Alternate 2 Dir.1
MCF5232
160
QFP
MCF5232
196
MAPBGA
MCF5233
256
MAPBGA
MCF5234
256
MAPBGA
MCF5235
256
MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5232CVM100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5232CVM100 FREESCALE-MCF5232CVM100 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5232CVM100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271_09 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
logo
Freescale Semiconductor...
MPC7410 FREESCALE-MPC7410_1 Datasheet
865Kb / 56P
   RISC Microprocessor Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com