công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5235EC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5235EC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Microprocessor Hardware Specification
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5235EC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF5235EC Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5235EC Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 48 page
background image
Signal Descriptions
MCF523x Integrated Microprocessor Hardware Specification, Rev. 4
Freescale Semiconductor
5
A[20:0]
O
123:115,
112:106,
102:98
A12, B12,
C12, A13,
B13, B14,
C13, C14,
D12, D13,
D14, E11,
E12, E13,
E14, F12,
F13, F14,
G11, G12,
G13
B15, B16,
C15, C16,
D16, D15,
D14, E16,
E15, E14,
E13, F15,
F14, F13,
G15, G14,
G13, H16,
H15, H14,
H13
B15, B16,
C15, C16,
D16, D15,
D14, E16,
E15, E14,
E13, F15,
F14, F13,
G15, G14,
G13, H16,
H15, H14,
H13
B15, B16,
C15, C16,
D16, D15,
D14, E16,
E15, E14,
E13, F15,
F14, F13,
G15, G14,
G13, H16,
H15, H14,
H13
D[31:16]
O
21:24, 26:30,
33:39
G1, G2, H1,
H2, H3, H4,
J1, J2, J3,
J4, K1, K2,
K3, K4, L1,
L2
K4, K3, K2,
K1, L4, L3,
L2, L1, M3,
M2, M1,
N2, N1, P2,
P1, R1
K4, K3, K2,
K1, L4, L3,
L2, L1, M3,
M2, M1,
N2, N1, P2,
P1, R1
K4, K3, K2,
K1, L4, L3,
L2, L1, M3,
M2, M1,
N2, N1, P2,
P1, R1
D[15:8]
PDATAH[7:0]
O
42:49,
M1, N1, M2,
N2, P2, L3,
M3, N3,
R2, T2, N3,
P3, R3, T3,
N4, P4,
R2, T2, N3,
P3, R3, T3,
N4, P4,
R2, T2, N3,
P3, R3, T3,
N4, P4,
D[7:0]
PDATAL[7:0]
O
50:52, 56:60 P3, M4, N4,
P4, L5, M5,
N5, P5
R4, T4, P5,
R5, N6, P6,
R6, N7
R4, T4, P5,
R5, N6, P6,
R6, N7
R4, T4, P5,
R5, N6, P6,
R6, N7
BS[3:0]
PBS[7:4]
CAS[3:0]
O
143:140
B6, C6, D7,
C7
C9, B9, A9,
A10
C9, B9, A9,
A10
C9, B9, A9,
A10
OE
PBUSCTL7
O
63
N6
T7
T7
T7
TA
PBUSCTL6
I
97
H11
K14
K14
K14
TEA
PBUSCTL5
DREQ1
—I
J14
K13
K13
K13
R/W
PBUSCTL4
O
96
J13
L16
L16
L16
TSIZ1
PBUSCTL3
DACK1
O
—P6
N8
N8
N8
TSIZ0
PBUSCTL2
DACK0
O
—P7
P8
P8
P8
TS
PBUSCTL1
DACK2
O
H13
K16
K16
K16
TIP
PBUSCTL0
DREQ0
O
H12
K15
K15
K15
Chip Selects
CS[7:4]
PCS[7:4]
O
—B9, A10,
C10, A11
C12, A13,
C13, A14
C12, A13,
C13, A14
C12, A13,
C13, A14
CS[3:2]
PCS[3:2]
SD_CS[1:0]
O
134,133
A9, C9
B12, D12
B12, D12
B12, D12
CS1
PCS1
O
130
B10
B13
B13
B13
CS0
O
129
D10
D13
D13
D13
SDRAM Controller
Table 2. MCF523x Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1 Alternate 2 Dir.1
MCF5232
160
QFP
MCF5232
196
MAPBGA
MCF5233
256
MAPBGA
MCF5234
256
MAPBGA
MCF5235
256
MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5235EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5235EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271_09 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
logo
Freescale Semiconductor...
MPC7410 FREESCALE-MPC7410_1 Datasheet
865Kb / 56P
   RISC Microprocessor Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com