công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1020T3220 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - American Accurate Components, Inc.

tên linh kiện LA1020T3220
Giải thích chi tiết về linh kiện  Temperature Compenstated Low Noise Amplifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AAC [American Accurate Components, Inc.]
Trang chủ  http://www.aacix.com
Logo AAC - American Accurate Components, Inc.

LA1020T3220 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - American Accurate Components, Inc.

  LA1020T3220 Datasheet HTML 1Page - American Accurate Components, Inc. LA1020T3220 Datasheet HTML 2Page - American Accurate Components, Inc. LA1020T3220 Datasheet HTML 3Page - American Accurate Components, Inc. LA1020T3220 Datasheet HTML 4Page - American Accurate Components, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Temperature Compenstated Low Noise Amplifiers
The content of this specification may change without notification 8/01/09
188 Technology Drive, Unit H, Irvine, CA 92618
Tel: 949-453-9888
Fax: 949-453-8889
Email: sales@aacix.com
3
American Accurate Components, Inc.


Số phần tương tự - LA1020T3220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Accurate Compo...
LA1020N1610 AAC-LA1020N1610 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
LA1020N3214 AAC-LA1020N3214 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
LA1020N3220 AAC-LA1020N3220 Datasheet
85Kb / 1P
   Broadband Low Noise Medium Power Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - LA1020T3220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
NE5534 TI-NE5534_08 Datasheet
489Kb / 18P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
NE5534 TI-NE5534 Datasheet
314Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Intersil Corporation
EL5131 INTERSIL-EL5131 Datasheet
250Kb / 7P
   500MHz Low Noise Amplifiers
logo
Fairchild Semiconductor
AN-6601 FAIRCHILD-AN-6601 Datasheet
654Kb / 4P
   Low Noise JFET Amplifiers
logo
Intersil Corporation
EL5132 INTERSIL-EL5132 Datasheet
6Mb / 9P
   670MHz Low Noise Amplifiers
logo
Renesas Technology Corp
EL5132 RENESAS-EL5132 Datasheet
3Mb / 13P
   670MHz Low Noise Amplifiers
logo
Rohm
BA14741F ROHM-BA14741F Datasheet
426Kb / 21P
   Low Noise Operational Amplifiers
BA2115FJ ROHM-BA2115FJ Datasheet
1Mb / 29P
   Low Noise Operational Amplifiers
logo
Intersil Corporation
EL5132 INTERSIL-EL5132_07 Datasheet
6Mb / 13P
   670MHz Low Noise Amplifiers
logo
STMicroelectronics
BCY58 STMICROELECTRONICS-BCY58 Datasheet
99Kb / 6P
   LOW NOISE AUDIO AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com