công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33972EW/R2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33972EW/R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-up
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33972EW/R2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33972EW/R2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
2
Freescale Semiconductor
33972
DEVICE VARIATIONS
DEVICE VARIATIONS
Table 1. Device Variations
Device
Switch Input Voltage Range
Reference Location
33972
-14 to 38 VDC
5, 6
33972A
-14 to 40 VDC
5, 6


Số phần tương tự - MCZ33972EW/R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCZ33972EW/R2 FREESCALE-MCZ33972EW/R2 Datasheet
1Mb / 28P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-Up
More results

Mô tả tương tự - MCZ33972EW/R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33972 FREESCALE-MC33972 Datasheet
1Mb / 28P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-Up
logo
Motorola, Inc
MC33972 MOTOROLA-MC33972 Datasheet
506Kb / 28P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-Up
logo
NXP Semiconductors
MC34972 NXP-MC34972 Datasheet
1Mb / 31P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-up
Rev. 1.0, 9/2013
logo
Freescale Semiconductor...
MC33972 FREESCALE-MC33972_08 Datasheet
1Mb / 32P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-Up
logo
NXP Semiconductors
MC33972 NXP-MC33972 Datasheet
1Mb / 32P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-up
Rev. 20, 8/2023
logo
Freescale Semiconductor...
33975 FREESCALE-33975 Datasheet
881Kb / 32P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-Up and 32mA Wetting Current
33975 FREESCALE-33975_08 Datasheet
1Mb / 34P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-up and 32mA Wetting Current
MC33975ATEK FREESCALE-MC33975ATEK Datasheet
883Kb / 32P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-up and 32 mA Wetting Current
logo
NXP Semiconductors
MC33975 NXP-MC33975 Datasheet
1Mb / 32P
   Multiple Switch Detection Interface with Suppressed Wake-up and 32 mA Wetting Current
Rev 12.0, 08/2023
logo
Motorola, Inc
MC33993 MOTOROLA-MC33993 Datasheet
869Kb / 28P
   Multiple Switch Detection Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com