công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDUY13732-S7-PF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LDUY13732-S7-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDUY13732-S7-PF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUY13732-S7-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Dip Soldering
Preheat: 120° C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2°C/sec(max)
Ramp-Down:-5°C/sec(max)
Solder Bath:260° C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
2.Wave Soldering Profile
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350° C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One Time)
Distance:2mm Min(From solder joint to body)
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 4/5
0
Preheat
25°
2° /sec
max
100
50
150
Time(sec)
Temp(° C)
120°
260°
5° /sec
max
260° C3sec Max
60 Seconds Max
LDUY13732/S7-PF
PART NO.


Số phần tương tự - LDUY13732-S7-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LDUY13733 LIGITEK-LDUY13733 Datasheet
126Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LDUY13733-S6-LTS LIGITEK-LDUY13733-S6-LTS Datasheet
115Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Mô tả tương tự - LDUY13732-S7-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
L8SRF3330-PF LIGITEK-L8SRF3330-PF Datasheet
141Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2040-PF LIGITEK-L9SEF2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2043-W74 LIGITEK-L9SEF2043-W74 Datasheet
119Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG3833-PF LIGITEK-L9UG3833-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG42241-PF LIGITEK-L9UG42241-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L10URF3333S LIGITEK-L10URF3333S Datasheet
224Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF2043-PF LIGITEK-LURF2043-PF Datasheet
110Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF13440S-PF LIGITEK-LURF13440S-PF Datasheet
118Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF3333S LIGITEK-LURF3333S Datasheet
67Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13741-PF LIGITEK-LVG13741-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13743-PF LIGITEK-LVG13743-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com