công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LDUV65063-L15 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd. |
|
LDUV65063-L15 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd. |
3 / 6 page Topr Operating Temperature -20 ~ +80 Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance. 2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance. Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 ℃) Purple MATERIAL PART NO LDUV65063/L15 InGaN Storage Temperature Spectral halfwidth △λnm Forward voltage @20mA(V) Viewing angle 2 θ 1/2 (deg) Luminous intensity @20mA(mcd) Peak wave length λPnm Water Clear Emitted Lens 400 20 4.0 Max. 3.0 Min. 5 Min. 110 9 Typ. -30 ~ +100 COLOR Tstg ℃ ℃ Absolute Maximum Ratings at Ta=25 ℃ Electrostatic Discharge( * ) Forward Current Reverse Current @5V Peak Forward Current Duty 1/10@10KHz Power Dissipation Parameter Page 2/5 150 Ratings IF ESD Ir PD IFP Symbol mA 30 50 120 100 μA V mA mW DUV UNIT LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD. Property of Ligitek Only Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly grounded. * LDUV65063/L15 PART NO. |
Số phần tương tự - LDUV65063-L15 |
|
Mô tả tương tự - LDUV65063-L15 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |