công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDUR63533-L35 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LDUR63533-L35
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDUR63533-L35 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDUR63533-L35 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR63533-L35 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR63533-L35 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR63533-L35 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR63533-L35 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR63533-L35 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
625
Dominant
wave
length
λDnm
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Lens
Emitted
AlGaInP
LDUR63533/L35
Water Clear
Red
Operating Temperature
Topr
MATERIAL
PART NO
COLOR
Storage Temperature
Tstg
Forward Current
IF
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Electrostatic Discharge( * )
Reverse Current @5V
Power Dissipation
ESD
Ir
IFP
PD
Parameter
Symbol
Typ.
Max.
Min.
Min.
11500
1.7
20
2.6
9500
22
-40 ~ +85
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
Forward
voltage
@
mA(V)
Spectral
halfwidth
△λnm
20
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
-40 ~ +100
mA
30
150
10
90
120
V
μA
mA
mW
Ratings
DUR
UNIT
Page 2/5
Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
*
LDUR63533/L35
PART NO.


Số phần tương tự - LDUR63533-L35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LDUR13732-S7-PF LIGITEK-LDUR13732-S7-PF Datasheet
80Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LDUR13732-S8-PF LIGITEK-LDUR13732-S8-PF Datasheet
110Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LDUR13733-S6-LTS LIGITEK-LDUR13733-S6-LTS Datasheet
187Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LDUR3333 LIGITEK-LDUR3333 Datasheet
70Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LDUR3333-PF LIGITEK-LDUR3333-PF Datasheet
110Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Mô tả tương tự - LDUR63533-L35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
L8SRF3330-PF LIGITEK-L8SRF3330-PF Datasheet
141Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2040-PF LIGITEK-L9SEF2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2043-W74 LIGITEK-L9SEF2043-W74 Datasheet
119Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG3833-PF LIGITEK-L9UG3833-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG42241-PF LIGITEK-L9UG42241-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L10URF3333S LIGITEK-L10URF3333S Datasheet
224Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF2043-PF LIGITEK-LURF2043-PF Datasheet
110Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF13440S-PF LIGITEK-LURF13440S-PF Datasheet
118Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF3333S LIGITEK-LURF3333S Datasheet
67Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13741-PF LIGITEK-LVG13741-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13743-PF LIGITEK-LVG13743-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com