công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDUR13732-S8-PF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LDUR13732-S8-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDUR13732-S8-PF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDUR13732-S8-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR13732-S8-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR13732-S8-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR13732-S8-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR13732-S8-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDUR13732-S8-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
5/5
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
MIL-STD-750: 1026
MIL-STD-883: 1005
JIS C 7021: B-1
Description
This test is conducted for the purpose
of detemining the resistance of a part
in electrical and themal stressed.
MIL-STD-883:1008
JIS C 7021: B-10
JIS C 7021: B-12
The purpose of this is the resistance of
the device which is laid under condition
of high temperature for hours.
MIL-STD-202:103B
JIS C 7021: B-11
The purpose of this test is the resistance
of the device under tropical for hours.
MIL-STD-202: 107D
MIL-STD-750: 1051
MIL-STD-883: 1011
The purpose of this is the resistance of
the device to sudden extreme changes
in high and low temperature.
The purpose of this is the resistance
of the device which is laid under
condition of low temperature for hours.
Reference
Standard
Reliability Test:
Test Item
Operating Life Test
High Temperature
Storage Test
High Temperature
High Humidity Test
Thermal Shock Test
Solder Resistance
Test
Low Temperature
Storage Test
1.T.Sol=260
℃±5
2.Dwell time= 10
±1sec.
1.Ta=-40
℃±5
2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)
1.Ta=65
℃±5
2.RH=90 %~95%
3.t=240hrs
±2hrs
1.Ta=105
℃±5&-40℃±5
(10min) (10min)
2.total 10 cycles
Test Condition
1.Ta=105
℃±5
2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)
1.Under Room Temperature
2.If=20mA
3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)
MIL-STD-202: 208D
MIL-STD-750: 2026
MIL-STD-883: 2003
JIS C 7021: A-2
This test intended to see soldering well
performed or not.
Solderability Test
1.T.Sol=230
℃±5
2.Dwell time=5
±1sec
This test intended to determine the
thermal characteristic resistance
of the device to sudden exposures
at extreme changes in temperature
when soldering the lead wire.
MIL-STD-202: 210A
MIL-STD-750: 2031
JIS C 7021: A-1
LDUR13732/S8-PF
PART NO.


Số phần tương tự - LDUR13732-S8-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LDUR13732-S7-PF LIGITEK-LDUR13732-S7-PF Datasheet
80Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results

Mô tả tương tự - LDUR13732-S8-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
L8SRF3330-PF LIGITEK-L8SRF3330-PF Datasheet
141Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2040-PF LIGITEK-L9SEF2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9SEF2043-W74 LIGITEK-L9SEF2043-W74 Datasheet
119Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG3833-PF LIGITEK-L9UG3833-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L9UG42241-PF LIGITEK-L9UG42241-PF Datasheet
111Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
L10URF3333S LIGITEK-L10URF3333S Datasheet
224Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF2043-PF LIGITEK-LURF2043-PF Datasheet
110Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF13440S-PF LIGITEK-LURF13440S-PF Datasheet
118Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LURF3333S LIGITEK-LURF3333S Datasheet
67Kb / 5P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13741-PF LIGITEK-LVG13741-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
LVG13743-PF LIGITEK-LVG13743-PF Datasheet
122Kb / 6P
   SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com