công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA2040-PF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA2040-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  ROUND TYPE LED LAMP
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA2040-PF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA2040-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA2040-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA2040-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA2040-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA2040-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA2040-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
120 Seconds Max
Soldering
Soldering Iron:30W Max
Temperature 300 ° C Max
Soldering Time:3 Seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to case)
Dip Soldering
Preheat: 120 ° C Max
Preheat time: 120 seconds Max
Ramp-up
3° C/sec(max)
Ramp-Down:-5 ° C/sec(max)
Solder Bath:245 ° C Max
Dipping Time:5 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to case)
120 Seconds Max
Soldering
Soldering Iron:30W Max
Temperature:350 ° CMax
Soldering Time:3seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to case)
Dip Soldering
Preheat: 140 ° C Max
Preheat time: 120seconds Max
Ramp-up
3° C/sec(max)
Ramp-Down:-5 ° C/sec(max)
Solder Bath:265 ° C Max
Dipping Time:5 seconds Max
Distance:2mm Min(From solder joint to case)
Preheat
Time(sec)
265° C 5sec Max
25°
140°
3° /sec
max
265°
Temp(°C)
5° /sec
max
Wave Soldering Profile (Pb Free)
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 4/5
PART NO. LA2040-PF
Temp(°C)
245° C 5sec Max
25°
Preheat
3° /sec
max
120°
245°
Time(sec)
5° /sec
max
Wave soldering Profile


Số phần tương tự - LA2040-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA2040 LIGITEK-LA2040 Datasheet
995Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMP
logo
American Accurate Compo...
LA2040N1409 AAC-LA2040N1409 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
LA2040N1813 AAC-LA2040N1813 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
LA2040N2109 AAC-LA2040N2109 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
LA2040N2113 AAC-LA2040N2113 Datasheet
161Kb / 3P
   Broadband Low Noise Small Signal Amp 0.3 to 18GHz
More results

Mô tả tương tự - LA2040-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BetLux Electronics
BL-L513 BETLUX-BL-L513 Datasheet
73Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L513UEC-HT30 BETLUX-BL-L513UEC-HT30 Datasheet
68Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L813SRC BETLUX-BL-L813SRC Datasheet
72Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L312SRC BETLUX-BL-L312SRC Datasheet
73Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L502SRC BETLUX-BL-L502SRC Datasheet
71Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L101SRC BETLUX-BL-L101SRC Datasheet
72Kb / 3P
   Round Type LED lamp
logo
LIGITEK electronics co....
LA2040 LIGITEK-LA2040 Datasheet
995Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMP
logo
BetLux Electronics
BL-L304SRC BETLUX-BL-L304SRC Datasheet
71Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L314HD BETLUX-BL-L314HD Datasheet
71Kb / 3P
   Round Type LED lamp
BL-L314 BETLUX-BL-L314_11 Datasheet
232Kb / 4P
   Round Type LED lamp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com