công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADE5566ASTZF62-RL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADE5566ASTZF62-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
Download  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADE5566ASTZF62-RL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADE5566ASTZF62-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 156 page
background image
ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569
Rev. B | Page 5 of 156
IP
IN
VP
VN
ENERGY
MEASUREMENT
DSP
OSC
COM0
...
...
COM3
LDO
3V/5V LCD
CHARGE PUMP
SINGLE
CYCLE
8052
MCU
ADE5566/ADE5569
FP26
VBAT
DGND
AGND
UART
SERIAL
PORT
UART2
SERIAL
PORT
UART2
TIMER
LCDVA
LCDVB
LCDVC
FP0
FP15
RTC
LCDVP1
LCDVP2
FP16
FP17
FP23
FP22
FP21
FP20
FP19
FP18
FP25
FP24
P2.0/FP18
P2.1/FP17
P2.2/FP16
P2.3 (SDEN/P2.3/TxD2)
1.20V
REF
53
52
55
49
50
63
54
58
64
61
60
62
56
51
44
36
38
37
46
47
48
45
5
FP28
FP27
2
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20
35
1
4
15
17
18
16
19
44
14
13
12
57
43 42
39 38 7
6
45 11 43 42 41 40 39 38
37 36 5
6
7
8
9 10
38 39 40 41
59
PGA2
+
PGA1
+
ADC
ADC
TEMP
ADC
VSW
ADC
PROGRAM MEMORY
62kB FLASH
POWER SUPPLY
CONTROL AND
MONITORING
USER RAM
256 BYTES
USER XRAM
2kB
TEMP
SENSOR
BATTERY
ADC
SPI/I2C
SERIAL
INTERFACE
3 × 16-BIT
COUNTER
TIMERS
108-SEGMENT
LCD DRIVER
WATCHDOG
TIMER
DOWNLOADER
DEBUGGER
PLL
LDO
UART
TIMER
POR
Figure 2. ADE5566/ADE5569 Functional Block Diagram


Số phần tương tự - ADE5566ASTZF62-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADE5566 AD-ADE5566 Datasheet
1Mb / 148P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
Rev. PrB
More results

Mô tả tương tự - ADE5566ASTZF62-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADE5166 AD-ADE5166_08 Datasheet
2Mb / 148P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. 0
ADE7169F16 AD-ADE7169F16 Datasheet
1Mb / 140P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC and LCD driver
Rev. PrD 09/06
ADE7116 AD-ADE7116_15 Datasheet
2Mb / 152P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. B
ADE7169 AD-ADE7169_15 Datasheet
2Mb / 152P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. B
ADE7566 AD-ADE7566 Datasheet
2Mb / 144P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. A
ADE7156 AD-ADE7156_15 Datasheet
2Mb / 152P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. B
ADE7166 AD-ADE7166_15 Datasheet
2Mb / 152P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. B
ADE7566 AD-ADE7566_15 Datasheet
2Mb / 152P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. B
ADE7569 AD-ADE7569_15 Datasheet
2Mb / 152P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
REV. B
ADE5166 AD-ADE5166 Datasheet
1Mb / 148P
   Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
Rev. PrB
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com