công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZV99T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Arizona Microtek, Inc

tên linh kiện AZV99T
Giải thích chi tiết về linh kiện  PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZM [Arizona Microtek, Inc]
Trang chủ  http://azmicrotek.com
Logo AZM - Arizona Microtek, Inc

AZV99T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Arizona Microtek, Inc

  AZV99T Datasheet HTML 1Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 2Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 3Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 4Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 5Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 6Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 7Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 8Page - Arizona Microtek, Inc AZV99T Datasheet HTML 9Page - Arizona Microtek, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
AZV99
June 2009 * REV - 13
www.azmicrotek.com
5
S11, D to Q
¯ , 50
Ω AC load on Q
¯
S12, D to Q
¯ , 50
Ω AC load on Q
¯
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
Frequency (MHz)
-50
-40
-30
-20
-10
0
S11 MAG 8mA
S11 MAG 4mA
S11 PHASE 8mA
S11 PHASE 4mA
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050 1150
1250
1350
Frequency (MHz)
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
S12 MAG 8mA
S12 MAG 4mA
S12 PHASE 8mA
S21 PHASE 4mA


Số phần tương tự - AZV99T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZV99T++ AZM-AZV99T+ Datasheet
226Kb / 15P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZV99T++ AZM-AZV99T+ Datasheet
745Kb / 14P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
More results

Mô tả tương tự - AZV99T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZV99 AZM-AZV99 Datasheet
226Kb / 15P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZV99 AZM-AZV99_12 Datasheet
745Kb / 14P
   PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VR AZM-AZ100LVEL16VR Datasheet
191Kb / 13P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VT AZM-AZ100LVEL16VT Datasheet
215Kb / 13P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VR AZM-AZ100LVEL16VR_12 Datasheet
739Kb / 9P
   PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
List of Unclassifed Man...
AZ100LVEL16VR ETC-AZ100LVEL16VR Datasheet
178Kb / 6P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL16VT AZM-AZ100LVEL16VT_12 Datasheet
486Kb / 9P
   PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ10EL16VO AZM-AZ10EL16VO Datasheet
258Kb / 18P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage and Buffer with Enable
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL16VO ETC2-AZ10EL16VO Datasheet
258Kb / 18P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage and Buffer with Enable
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL16VV AZM-AZ100LVEL16VV_12 Datasheet
473Kb / 9P
   Dual Frequency PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com