công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZP96 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Arizona Microtek, Inc

tên linh kiện AZP96
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL/PECL Differential Receiver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZM [Arizona Microtek, Inc]
Trang chủ  http://azmicrotek.com
Logo AZM - Arizona Microtek, Inc

AZP96 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Arizona Microtek, Inc

  AZP96_09 Datasheet HTML 1Page - Arizona Microtek, Inc AZP96_09 Datasheet HTML 2Page - Arizona Microtek, Inc AZP96_09 Datasheet HTML 3Page - Arizona Microtek, Inc AZP96_09 Datasheet HTML 4Page - Arizona Microtek, Inc AZP96_09 Datasheet HTML 5Page - Arizona Microtek, Inc AZP96_09 Datasheet HTML 6Page - Arizona Microtek, Inc AZP96_09 Datasheet HTML 7Page - Arizona Microtek, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
AZP96
June 2009 * REV - 3
www.azmicrotek.com
3
AC Characteristics (VEE = -3.0V to -5.5V; VCC = GND or VEE = GND; VCC = +3.0V to +5.5V)
-40
°C
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
tPLH / tPHL
Propagation Delay
to Output
(Diff)
(SE)
125
75
250
250
375
425
175
125
250
250
325
375
175
125
250
250
325
375
205
155
280
280
355
405
ps
tSKEW
Duty Cycle Skew 1(Diff)
5
5
20
5
20
5
20
ps
VPP (AC)
Minimum Input Swing2
150
150
150
150
mV
VCMR
Common Mode Range3
VPP < 500mV
VPP ≥ 500mV
VEE +
1.2
1.5
VCC -
0.4
0.4
VEE +
1.1
1.4
VCC -
0.4
0.4
VEE +
1.1
1.4
VCC -
0.4
0.4
VEE +
1.1
1.4
VCC -
0.4
0.4
V
tr / tf
Output Rise/Fall Times Q
(20% - 80%)
100
260
100
260
100
260
100
260
ps
1.
Duty cycle skew is the difference between a tPLH and tPHL propagation delay through a device.
2.
VPP is the minimum peak-to-peak differential input swing for which AC parameters are guaranteed. The device has a DC gain of ≈ 40.
3.
The VCMR range is referenced to the most positive side of the differential input signal. Normal operation is obtained if the HIGH level falls within
the specified range and the peak-to-peak voltage lies between VPP(min) and 1V.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Typical Large Signal Outputs, Q/Q
¯
Measured with 750mv differential (D/D
¯) input, Q/Q
¯ each terminated to VCC-2V via
50 Ω resistors.
FREQUENCY (MHz)


Số phần tương tự - AZP96_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZP96NG AZM-AZP96NG Datasheet
69Kb / 6P
   ECL/PECL Differential Receiver
AZP96NG AZM-AZP96NG Datasheet
410Kb / 6P
   PECL/ECL Differential Receiver
AZP96 AZM-AZP96_12 Datasheet
410Kb / 6P
   PECL/ECL Differential Receiver
More results

Mô tả tương tự - AZP96_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZP96 AZM-AZP96 Datasheet
69Kb / 6P
   ECL/PECL Differential Receiver
AZ100LVEL16 AZM-AZ100LVEL16_12 Datasheet
456Kb / 7P
   PECL/ECL Differential Receiver
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10LVEL16 ETC1-AZ10LVEL16 Datasheet
78Kb / 6P
   ECL/PECL Differential Receiver
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL16 AZM-AZ10EL16 Datasheet
79Kb / 6P
   ECL/PECL Differential Receiver
AZ10EP16 AZM-AZ10EP16 Datasheet
80Kb / 6P
   ECL/PECL Differential Receiver
AZ10LVEL16 AZM-AZ10LVEL16 Datasheet
82Kb / 7P
   ECL/PECL Differential Receiver
AZP96 AZM-AZP96_12 Datasheet
410Kb / 6P
   PECL/ECL Differential Receiver
AZ10E116 AZM-AZ10E116 Datasheet
79Kb / 5P
   ECL/PECL Quint Differential Line Receiver
logo
Freescale Semiconductor...
MC100ES6017 FREESCALE-MC100ES6017 Datasheet
214Kb / 6P
   3.3V ECL/PECL Quad Differential Receiver
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9321B MAXIM-MAX9321B Datasheet
107Kb / 7P
   Differential PECL/ECL/LVPECL/LVECL Receiver/Driver
19-2384; Rev 0; 4/02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com