công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7991 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7991
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2C-Compatible Interface in 8-Lead SOT-23
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7991 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD7991_09 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7991_09 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
AD7991/AD7995/AD7999
Rev. A | Page 11 of 28
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 6.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to 7 V
Analog Input Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Reference Input Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Input Voltage to GND
−0.3 V to +7 V
Digital Output Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Input Current to Any Pin Except Supplies1
±10 mA
Operating Temperature Ranges
Industrial (Y Version) Temperature Range
−40°C to +125°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
8-Lead SOT-23 Package
θJA Thermal Impedance
170°C/W
θJC Thermal Impedance
90°C/W
RoHS Compliant Temperature,
Soldering Reflow
260 + 0°C
ESD
1 kV
1 Transient currents of up to 100 mA do not cause SCR latch-up.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD7991_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7991 AD-AD7991_07 Datasheet
792Kb / 28P
   4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2C-Compatible Interface in 8-Lead SOT-23
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7991_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7991 AD-AD7991_07 Datasheet
792Kb / 28P
   4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2C-Compatible Interface in 8-Lead SOT-23
REV. 0
AD7995 AD-AD7995_15 Datasheet
607Kb / 28P
   4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with IC-Compatible Interface in 8-Lead SOT-23
REV. B
AD7991 AD-AD7991_15 Datasheet
607Kb / 28P
   4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with IC-Compatible Interface in 8-Lead SOT-23
REV. B
AD7999 AD-AD7999_15 Datasheet
607Kb / 28P
   4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with IC-Compatible Interface in 8-Lead SOT-23
REV. B
AD7991 AD-AD7991 Datasheet
264Kb / 25P
   4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2CCompatible Interface in 8-Lead SOT23
Rev. PrB
AD7992 AD-AD7992 Datasheet
266Kb / 21P
   2-Channel, 12-Bit ADC with I2C Compatible Interface in 10-Lead MSOP
REV. PrH 09/03
AD7992 AD-AD7992_17 Datasheet
696Kb / 29P
   2-Channel, 12-Bit ADC with I2C-Compatible Interface in 10-Lead MSOP
EVAL-AD7997 AD-EVAL-AD7997_15 Datasheet
605Kb / 12P
   Evaluation Board for the 8-Channel, 10-/12-Bit ADC with I2C-Compatible Interface
EVAL-AD7998 AD-EVAL-AD7998_15 Datasheet
605Kb / 12P
   Evaluation Board for the 8-Channel, 10-/12-Bit ADC with I2C-Compatible Interface
logo
Linear Technology
LTC2309 LINER-LTC2309 Datasheet
598Kb / 20P
   8-Channel, 12-Bit SAR ADC with I2C Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com