công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZP81 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Arizona Microtek, Inc

tên linh kiện AZP81
Giải thích chi tiết về linh kiện  PECL/ECL Filter-Based Multiplier & Limiting Amp with Selectable Enable
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZM [Arizona Microtek, Inc]
Trang chủ  http://azmicrotek.com
Logo AZM - Arizona Microtek, Inc

AZP81 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Arizona Microtek, Inc

Back Button AZP81 Datasheet HTML 7Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 8Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 9Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 10Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 11Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 12Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 13Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 14Page - Arizona Microtek, Inc AZP81 Datasheet HTML 15Page - Arizona Microtek, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
AZP81
June 2009 Rev - 4
www.azmicrotek.com
11
Fig 10: S11, D to FLTRDR
Fig 11: S12, D to FLTRDR
(1): FLTRDR
¯¯¯¯¯¯¯ open, not connected to FLTRDR
(2): FLTRDR
¯¯¯¯¯¯¯ connected to FLTRDR
0
0.006
0.012
0.018
0.024
0.03
50
150
250 350 450
550 650 750
850 950 1050 1150 1250 1350
Frequency (MHz)
100
125
150
175
200
225
S12 MAG (1)
S12 MAG (2)
S21 PHASE (1)
S21 PHASE (2)
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
50
150
250
350 450
550
650
750
850
950 1050 1150 1250 1350
Frequency (MHz)
-75
-60
-45
-30
-15
0
S11 MAG (1)
S11 MAG (2)
S11 PHASE (1)
S11 PHASE (2)


Số phần tương tự - AZP81

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZP51 AZM-AZP51 Datasheet
228Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave to LVPECL Buffer/Divider
AZP51 AZM-AZP51 Datasheet
499Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
AZP51SG AZM-AZP51SG Datasheet
228Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave to LVPECL Buffer/Divider
AZP51SG AZM-AZP51SG Datasheet
499Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
AZP51 AZM-AZP51_12 Datasheet
499Kb / 9P
   Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider
More results

Mô tả tương tự - AZP81

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL16VR AZM-AZ100LVEL16VR Datasheet
191Kb / 13P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VT AZM-AZ100LVEL16VT Datasheet
215Kb / 13P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
AZ100LVEL16VR AZM-AZ100LVEL16VR_12 Datasheet
739Kb / 9P
   PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
List of Unclassifed Man...
AZ100LVEL16VR ETC-AZ100LVEL16VR Datasheet
178Kb / 6P
   ECL/PECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ100LVEL16VT AZM-AZ100LVEL16VT_12 Datasheet
486Kb / 9P
   PECL/ECL Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable
logo
List of Unclassifed Man...
AZP92 ETC1-AZP92 Datasheet
119Kb / 7P
   ECL/PECL 첨1, 첨2 Clock Generation Chip with Selectable Enable
logo
Arizona Microtek, Inc
AZP92 AZM-AZP92 Datasheet
106Kb / 7P
   ECL/PECL 첨1, 첨2 Clock Generation Chip with Selectable Enable
AZP92 AZM-AZP92_09 Datasheet
171Kb / 9P
   ECL/PECL 첨1, 첨2 Clock Generation Chip with Selectable Enable
AZP92 AZM-AZP92_12 Datasheet
489Kb / 8P
   PECL/ECL 첨1, 첨2 Clock Generation Chip with Selectable Enable
AZP92_1308 AZM-AZP92_1308 Datasheet
467Kb / 8P
   PECL/ECL 첨1, 첨2 Clock Generation Chip with Selectable Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com