công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA207B-3G.2X bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA207B-3G.2X
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA207B-3G.2X bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA207B-3G.2X Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA207B-3G.2X Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA207B-3G.2X Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA207B-3G.2X Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA207B-3G.2X Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
G
3
2
1
LG2690/R6
G
1 23
3.CATHODE GREEN
1.NONE CHIP
2.COMMON ANODE
1.NONE CHIP
2.COMMON ANODE
3.CATHODE GREEN
Page
PART NO.
Package Dimensions
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
2.54*2=5.08TYP
0.5
TYP
2.0MIN
2.54TYP
2.0MIN
2.54TYP
1
2
3
18.0MIN
G
1.5
MAX
2
1
12 3
-
--
++
XX
G
4.3
3.3
6.45
±0.5
3.1
2.9
3
12 3
-
--
+
X G
5.1
±0.5
11.37
2.9
±0.3
8.87
LA207B/3G.2X
• 0.5TYP
9*4=36
6.35
44
1.6
±0.3
1/4


Số phần tương tự - LA207B-3G.2X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA207B-3SRG.2X LIGITEK-LA207B-3SRG.2X Datasheet
82Kb / 6P
   LED ARRAY
LA207B-3SRG.2X-PF LIGITEK-LA207B-3SRG.2X-PF Datasheet
124Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA207B-3G.2X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com