công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA193B-YG-PF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA193B-YG-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA193B-YG-PF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA193B-YG-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-YG-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-YG-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-YG-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-YG-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-YG-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-YG-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Forward Current
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Operating Temperature
Storage Temperature
Reverse Current @5V
Power Dissipation
Tstg
Ir
Topr
-40 ~ +100
10
-40 ~ +85
μA
IF
PD
IFP
Parameter
Symbol
mA
20
80
60
mA
mW
Y
Ratings
UNIT
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
2/6
Page
30
G
120
100
PART NO. LA193B/YG-PF
Min.
Typ.
Min.
Max.
Lens
Emitted
LA193B/YG-PF
Green
Yellow
GaP
GaAsP/GaP
White Diffused
565
30
1.7
585
35
1.7
100
1.8
2.6
4.0
100
1.8
4.0
2.6
Forward
voltage
@20mA(V)
PART NO
MATERIAL
COLOR
Peak
wave
length
λPnm
Spectral
halfwidth
△λnm
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Luminous
intensity
@10mA(mcd)


Số phần tương tự - LA193B-YG-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA193B-DBK-2-PF LIGITEK-LA193B-DBK-2-PF Datasheet
120Kb / 6P
   LED ARRAY
LA193B-DBK-PF LIGITEK-LA193B-DBK-PF Datasheet
77Kb / 6P
   LED ARRAY
LA193B-DBKP LIGITEK-LA193B-DBKP Datasheet
124Kb / 7P
   LED ARRAY
LA193B-EG-PF LIGITEK-LA193B-EG-PF Datasheet
89Kb / 7P
   LED ARRAY
LA193B-G-1-PF LIGITEK-LA193B-G-1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA193B-YG-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com