công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA193B-HYSBKS-2-PF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA193B-HYSBKS-2-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LA193B-HYSBKS-2-PF
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA193B-HYSBKS-2-PF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA193B-HYSBKS-2-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
Ambient Temperature(
)
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
Ambient Temperature(
)
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
Forward Voltage(V)
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Forward Current(mA)
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
1.0
0.1
1.0
10
100
1000
1.0
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-40
-20
0
20
40
60
1.0
1.1
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
80
100
0.8
0.9
-20
-40
40
20
080
100
60
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.5
3.0
HY CHIP
Page 3/6
550
Wavelength (nm)
500
0.0
0.5
600
650
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
1.0
PART NO. LA193B/HYSBKS-2-PF


Số phần tương tự - LA193B-HYSBKS-2-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA193B-HY-PF LIGITEK-LA193B-HY-PF Datasheet
131Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA193B-HYSBKS-2-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
89096-112 FCI-CONNECTOR-89096-112 Datasheet
127Kb / 1P
   2/1/04 RA PF 12mm ASSEMBLY
logo
Kemet Corporation
C0402C209B5GACTU KEMET-C0402C209B5GACTU Datasheet
72Kb / 1P
   SMD Comm C0G, Ceramic, 2 pF, /-0.1 pF, 50 V, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I, 0402
C0603C209C1GACAUTO KEMET-C0603C209C1GACAUTO Datasheet
62Kb / 1P
   SMD Auto C0G, Ceramic, 2 pF, /-0.25 pF, 100 VDC, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0603
C315C330G1G5TA KEMET-C315C330G1G5TA Datasheet
52Kb / 1P
   Capacitor, ceramic, 33 pF, /-2% Tol, 100V, C0G, Lead Spacing=0.1"||" "507287
2C 22 SOLID BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security
C0603C209C5GACTU KEMET-C0603C209C5GACTU Datasheet
72Kb / 1P
   Ceramic, SMD Comm C0G, 2 pF, /-0.25 pF, 50 V, 0603, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Class I
C0402C209C5GACAUTO KEMET-C0402C209C5GACAUTO Datasheet
62Kb / 1P
   SMD Auto C0G, Ceramic, 2 pF, /-0.25 pF, 50 VDC, C0G, SMD, MLCC, Ultra-Stable, Low Loss, Automotive Grade, 0402
logo
FCI connector
88946-112LF FCI-CONNECTOR-88946-112LF Datasheet
121Kb / 1P
   B SERIES R/A SIGNAL RECEPT ASSY 4 ROW, 2 MOD, PF
logo
Kemet Corporation
C315C101G1G5TA KEMET-C315C101G1G5TA Datasheet
56Kb / 1P
   Capacitor, ceramic, 100 pF, /-2% Tol, 100 V, C0G, Lead Spacing=0.1"||" "904394
Low Insertion Loss
logo
LIGITEK electronics co....
LSRFVG2363-R1-PF LIGITEK-LSRFVG2363-R1-PF Datasheet
126Kb / 7P
   LSRFVG2363-R1-PF
logo
Kemet Corporation
CBR06C209B5GAC KEMET-CBR06C209B5GAC Datasheet
61Kb / 1P
   CBR-SMD RF C0G, Ceramic, 2 pF, /-0.1 pF, 50 VDC, C0G, SMD, Fixed, RF, Ultra High Q, Low ESR, Class I, 0603
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com