công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD050VL1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AZ Displays

tên linh kiện PD050VL1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TECHNICAL SPECIFICATION
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Trang chủ  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

PD050VL1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AZ Displays

Back Button PD050VL1 Datasheet HTML 4Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 5Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 6Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 7Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 8Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 9Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 10Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 11Page - AZ Displays PD050VL1 Datasheet HTML 12Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
PD050VL1
The information contained herein is the exclusive property of Prime View International Co., Ltd. and shall not be
distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Prime View International Co.,
Ltd.
Page:8
Recommended Transmitter (THC63LVDM63A Thane) to PD050VL1 interface Assignment:
Input terminal of
THC63LVDM63A
Graphic controller output signal
Output signal
symbol
To PD050VL1
interface terminal
(Symbol)
Symbol
No.
Symbol
Function
TIN0
44
R0
Red pixel data (LSB)
TIN1
45
R1
Red pixel data
TIN2
47
R2
Red pixel data
Tout0-
No.5 : IN0-
TIN3
48
R3
Red pixel data
TIN4
1
R4
Red pixel data
Tout0+
No.6 : IN0+
TIN5
3
R5
Red pixel data(MSB)
TIN6
4
G0
Green pixel data (LSB)
TIN7
6
G1
Green pixel data
TIN8
7
G2
Green pixel data
TIN9
9
G3
Green pixel data
Tout1-
No.8 : IN1-
TIN10
10
G4
Green pixel data
TIN11
12
G5
Green pixel data(MSB)
Tout1+
No.9 : IN1+
TIN12
13
B0
Blue pixel data(LSB)
TIN13
15
B1
Blue pixel data
TIN14
16
B2
Blue pixel data
TIN15
18
B3
Blue pixel data
TIN16
19
B4
Blue pixel data
Tout2-
No.11 : IN2-
TIN17
20
B5
Blue pixel data(MSB)
TIN18
22
Hsync Horizontal Synchronous Signal
Tout2+
N0.12 : IN2+
TIN19
23
Vsync Vertical Synchronous Signal
TIN20
25
DENB Compound Synchronization signal
CLK in
26
CLK
Data sampling clock
TCLK out-
TCLK out+
No.14 : CLK-
No.15 : CLK+
DENB input signal.
If customer wanted to off the DENB mode , you must keep the DENB always
High or Low.
800 tc
DENB
640 tc
(tc: the period of sampling clock)
P-511-421(V:2)


Số phần tương tự - PD050VL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
PD050VX2 AZDISPLAYS-PD050VX2 Datasheet
844Kb / 27P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050VX4 AZDISPLAYS-PD050VX4 Datasheet
936Kb / 27P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050VX6 AZDISPLAYS-PD050VX6 Datasheet
577Kb / 26P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050VXB AZDISPLAYS-PD050VXB Datasheet
1Mb / 27P
   color TFT LCD module
More results

Mô tả tương tự - PD050VL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
PD035OX1 AZDISPLAYS-PD035OX1_08 Datasheet
821Kb / 31P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050QT2 AZDISPLAYS-PD050QT2 Datasheet
438Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PM070WL3 AZDISPLAYS-PM070WL3 Datasheet
638Kb / 23P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD024OX8 AZDISPLAYS-PD024OX8 Datasheet
2Mb / 39P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD040QT2 AZDISPLAYS-PD040QT2 Datasheet
526Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU6 AZDISPLAYS-PD057VU6 Datasheet
917Kb / 22P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VU4 AZDISPLAYS-PD057VU4 Datasheet
484Kb / 18P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD080SL1 AZDISPLAYS-PD080SL1 Datasheet
1Mb / 26P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD057VT2 AZDISPLAYS-PD057VT2 Datasheet
485Kb / 19P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PM070WT1 AZDISPLAYS-PM070WT1 Datasheet
502Kb / 23P
   TECHNICAL SPECIFICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com