công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA190B-UG-S6-PF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA190B-UG-S6-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA190B-UG-S6-PF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-UG-S6-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Dominant
wave
length
λDnm
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Spectral
halfwidth
△λnm
PART NO
MATERIAL
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
LA190B/UG-S6-PF
AlGaInP
Green Transparent
Green
568 574
Lens
Emitted
Min. Max.
1.7
20
2.6
40
550
220
Min. Max.
Max.
Min.
Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
-40 ~ +100
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
-40 ~ +85
COLOR
*
Operating Temperature
Storage Temperature
Tstg
Topr
Forward
voltage
@20mA(V)
PART NO. LA190B/UG-S6-PF
Page 2/6
Ratings
IF
Forward Current
Reverse Current @5V
Electrostatic Discharge( * )
ESD
Ir
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
IFP
PD
Parameter
Symbol
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
25
mA
2000
V
10
μA
mA
75
65
mW
UNIT
Green
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only


Số phần tương tự - LA190B-UG-S6-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA190B-9UG-1-PF LIGITEK-LA190B-9UG-1-PF Datasheet
95Kb / 6P
   LED ARRAY
LA190B-DBK-2-PF LIGITEK-LA190B-DBK-2-PF Datasheet
96Kb / 6P
   LED ARRAY
LA190B-DBK-S3-PF LIGITEK-LA190B-DBK-S3-PF Datasheet
134Kb / 6P
   LED ARRAY
LA190B-DBK-S4-PF LIGITEK-LA190B-DBK-S4-PF Datasheet
96Kb / 6P
   LED ARRAY
LA190B-EG-S1-PF LIGITEK-LA190B-EG-S1-PF Datasheet
157Kb / 8P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA190B-UG-S6-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com