công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA190B-SRF-S3-PF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA190B-SRF-S3-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA190B-SRF-S3-PF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA190B-SRF-S3-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-SRF-S3-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-SRF-S3-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-SRF-S3-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-SRF-S3-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA190B-SRF-S3-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Dominant
wave
length
λDnm
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Spectral
halfwidth
△λnm
Forward
voltage
@20mA(V)
COLOR
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
630
AlGaInP
MATERIAL
LA190B/SRF-S3-PF
PART NO
Emitted
Lens
Red Diffused
Red
50
Min.
Max.
Min.
20
2.4
1.5
Typ.
90
50
Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
*
Operating Temperature
Storage Temperature
Tstg
Topr
-40 ~ +100
-40 ~ +85
Power Dissipation
PD
Electrostatic Discharge( * )
Reverse Current @5V
Ir
ESD
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Forward Current
IFP
IF
75
mW
10
2000
μA
V
90
30
mA
mA
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Parameter
Symbol
SRF
Ratings
UNIT
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
2/5
Page
PART NO. LA190B/SRF-S3-PF


Số phần tương tự - LA190B-SRF-S3-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA190B-SRF-S4-PF LIGITEK-LA190B-SRF-S4-PF Datasheet
102Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA190B-SRF-S3-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com