công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G104X1-L01 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - AZ Displays

tên linh kiện G104X1-L01
Giải thích chi tiết về linh kiện  TFT LCD Approval Specification
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Trang chủ  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

G104X1-L01 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - AZ Displays

Back Button G104X1-L01 Datasheet HTML 2Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 3Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 4Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 5Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 6Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 7Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 8Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 9Page - AZ Displays G104X1-L01 Datasheet HTML 10Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
Issued Date: Aug. 26, 2008
Model No.: G104X1-L01
Approval
6
Version2.2
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
3.1 TFT LCD MODULE
Ta = 25 ± 2 ºC
Value
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Note
Power Supply Voltage
VCC
3.0
3.3
3.6
V
(1)
Power Supply Ripple Voltage
VRP
-
-
100
mV
Rush Current
IRUSH
-
-
1.8
A
(2)
White
-
1.1
1.4
A
Black
-
0.8
-
A
Power Supply Current
Vertical Stripe
ICC
-
1.0
-
A
(3)
Differential Input High
Threshold Voltage
VLVTH
-
-
+100
mV
-
Differential Input Low
Threshold Voltage
VLVTL
-100
-
-
mV
-
Common Input Voltage
VLVC
1.125
1.25
1.375
V
-
LVDS
Interface
Terminating Resistor
RT
100
ohm
-
Input High Threshold Voltage
VIH
2.7
-
3.3
V
-
CMOS
interface Input Low Threshold Voltage
VIL
0
-
0.7
V
-
Note (1) The assembly should be always operated within above ranges.
Note (2) Measurement Conditions:


Số phần tương tự - G104X1-L01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
G104X1-L03 AZDISPLAYS-G104X1-L03 Datasheet
725Kb / 27P
   TFT LCD Tentative Specification
G104X1-L04 AZDISPLAYS-G104X1-L04 Datasheet
572Kb / 26P
   10.4??TFT Liquid Crystal Display module
More results

Mô tả tương tự - G104X1-L01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AZ Displays
G133I1-L02 AZDISPLAYS-G133I1-L02 Datasheet
667Kb / 27P
   TFT LCD Approval Specification
logo
Chi Mei Corporation.
M215H1-L01 CHIMEI-M215H1-L01 Datasheet
615Kb / 28P
   TFT LCD Approval Specification
logo
AZ Displays
G150X1-L01 AZDISPLAYS-G150X1-L01 Datasheet
612Kb / 27P
   TFT LCD Approval Specification
logo
Chi Mei Corporation.
M220Z1-L10 CHIMEI-M220Z1-L10 Datasheet
551Kb / 26P
   TFT LCD Approval Specification
logo
AZ Displays
G121S1-L01 AZDISPLAYS-G121S1-L01 Datasheet
825Kb / 26P
   TFT LCD Approval Specification
G121X1-L01 AZDISPLAYS-G121X1-L01 Datasheet
807Kb / 26P
   TFT LCD Approval Specification
G154I1-L01 AZDISPLAYS-G154I1-L01 Datasheet
636Kb / 26P
   TFT LCD Approval Specification
G150X1-L02 AZDISPLAYS-G150X1-L02 Datasheet
612Kb / 27P
   TFT LCD Approval Specification
G104V1-T01 AZDISPLAYS-G104V1-T01 Datasheet
715Kb / 26P
   TFT LCD Approval Specification
logo
Chi Mei Corporation.
M190A1-L07 CHIMEI-M190A1-L07 Datasheet
687Kb / 25P
   TFT LCD Approval Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com